công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCR03EZPFX1102 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Rohm

tên linh kiện MCR03EZPFX1102
Giải thích chi tiết về linh kiện  AC/DC Convertor Isolated PWM type, 12 W (12 V/1.0 A)
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

MCR03EZPFX1102 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Rohm

  MCR03EZPFX1102 Datasheet HTML 1Page - Rohm MCR03EZPFX1102 Datasheet HTML 2Page - Rohm MCR03EZPFX1102 Datasheet HTML 3Page - Rohm MCR03EZPFX1102 Datasheet HTML 4Page - Rohm MCR03EZPFX1102 Datasheet HTML 5Page - Rohm MCR03EZPFX1102 Datasheet HTML 6Page - Rohm MCR03EZPFX1102 Datasheet HTML 7Page - Rohm MCR03EZPFX1102 Datasheet HTML 8Page - Rohm MCR03EZPFX1102 Datasheet HTML 9Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 17 page
background image
2 / 14
User’s Guide
BM2P134E-EVK-001
© 2021 ROHM Co., Ltd.
No. 63UG097E Rev.001
Feb.2021
Operation Procedure
Operation equipment
(1) AC power supply 90 Vac to 264 Vac, over 20 W
(2) Electronic Load capacity 1.0 A
(3) Multimeter
(4) Power Meter
Connection method
Turn off each power supply and connect the measuring instrument as shown below.
Turn on the power of the measuring instrument and set the input voltage.
When removing the measuring instrument, reduce the input voltage before turning off the power for measurement.
Figure 2. Connection Circuit



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com