công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ZVP2120L bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

tên linh kiện ZVP2120L
Giải thích chi tiết về linh kiện  isc P-Channel MOSFET Transistor
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
Trang chủ  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited

ZVP2120L bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

  ZVP2120L Datasheet HTML 1Page - Inchange Semiconductor Company Limited ZVP2120L Datasheet HTML 2Page - Inchange Semiconductor Company Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
isc P-Channel MOSFET Transistor
ZVP2120L
www.iscsemi.com
1
FEATURES
·Drain Current -ID= -0.3A@ TC=25℃
·Drain Source Voltage -VDSS= -200V(Min)
·Static Drain-Source On-Resistance
-RDS(on) = 25Ω(Max)@VGS= -10V
DESCRIPTION
·
DC-to-DC Converter
·
General Industrial Applications
·
Power Motor Control .
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS(Ta=25℃)
THERMAL CHARACTERISTICS
SYMBOL
PARAMETER
VALUE
UNIT
VDSS
Drain-Source Voltage
-200
V
VGS
Gate-Source Voltage-Continuous
±
20
V
ID
Drain Current-Continuous
-0.3
A
IDM
Drain Current-Single Pulse
-1.2
A
PD
Total Dissipation @TC=25℃
20
W
TJ
Max. Operating Junction Temperature
150
℃
Tstg
Storage Temperature
-55~150
℃
SYMBOL
PARAMETER
MAX
UNIT
Rth j-c
Thermal Resistance, Junction to Case
6.25
℃
/W


Số phần tương tự - ZVP2120L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Zetex Semiconductors
ZVP2120A ZETEX-ZVP2120A Datasheet
83Kb / 3P
P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE VERTICAL DMOS FET
logo
Diodes Incorporated
ZVP2120A DIODES-ZVP2120A Datasheet
95Kb / 3P
P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE VERTICAL DMOS FET
MARCH 1994
ZVP2120A DIODES-ZVP2120A_15 Datasheet
95Kb / 3P
P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE VERTICAL DMOS FET
MARCH 1994
ZVP2120C DIODES-ZVP2120C Datasheet
43Kb / 1P
P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE VERTICAL DMOS FET
MARCH 1994
logo
Zetex Semiconductors
ZVP2120G ZETEX-ZVP2120G Datasheet
74Kb / 3P
P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE VERTICAL DMOS FET
More results

Mô tả tương tự - ZVP2120L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
ISCC1833 ISC-ISCC1833 Datasheet
389Kb / 2P
isc P-Channel MOSFET Transistor
FX20KMJ-2 ISC-FX20KMJ-2 Datasheet
315Kb / 2P
Isc P-Channel MOSFET Transistor
ISCPL45D ISC-ISCPL45D Datasheet
316Kb / 2P
isc P-Channel MOSFET Transistor
SUD50P06-15 ISC-SUD50P06-15 Datasheet
267Kb / 2P
Isc P-Channel MOSFET Transistor
AOD403 ISC-AOD403 Datasheet
377Kb / 2P
Isc P-Channel MOSFET Transistor
DMP3028LK3 ISC-DMP3028LK3 Datasheet
309Kb / 2P
isc P-Channel MOSFET Transistor
DMP4015SK3 ISC-DMP4015SK3 Datasheet
310Kb / 2P
isc P-Channel MOSFET Transistor
DMP4051LK3 ISC-DMP4051LK3 Datasheet
310Kb / 2P
isc P-Channel MOSFET Transistor
ISCNL266D ISC-ISCNL266D Datasheet
271Kb / 2P
isc P-Channel MOSFET Transistor
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com