công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CD74HCT240M bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện CD74HCT240M
Giải thích chi tiết về linh kiện  High-Speed CMOS Logic Octal Buffer/Line Drivers, Three-State
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

CD74HCT240M bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Texas Instruments

Back Button CD74HCT240M Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments CD74HCT240M Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments CD74HCT240M Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments CD74HCT240M Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments CD74HCT240M Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments CD74HCT240M Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments CD74HCT240M Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments CD74HCT240M Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments CD74HCT240M Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 17 page
background image
7
NOTE:
Open drain waveforms tPLZ and tPZL are the same as those for three-state shown on the left. The test circuit is Output RL =1kΩ to
VCC, CL = 50pF.
FIGURE 5. HC AND HCT THREE-STATE PROPAGATION DELAY TEST CIRCUIT
Test Circuits and Waveforms (Continued)
IC WITH
THREE-
STATE
OUTPUT
OTHER
INPUTS
TIED HIGH
OR LOW
OUTPUT
DISABLE
VCC FOR tPLZ AND tPZL
GND FOR tPHZ AND tPZH
OUTPUT
RL = 1kΩ
CL
50pF
CD54/74HC240, CD54/74HCT240, CD74HC241, CD54/74HCT241, CD54/74HC244, CD54/74HCT244



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com