công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LT-Y87S bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - ams-OSRAM AG

tên linh kiện LT-Y87S
Giải thích chi tiết về linh kiện  Micro SIDELED® 3010
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMSOSRAM [ams-OSRAM AG]
Trang chủ  https://ams-osram.com/
Logo AMSOSRAM - ams-OSRAM AG

LT-Y87S bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - ams-OSRAM AG

Back Button LT-Y87S Datasheet HTML 2Page - ams-OSRAM AG LT-Y87S Datasheet HTML 3Page - ams-OSRAM AG LT-Y87S Datasheet HTML 4Page - ams-OSRAM AG LT-Y87S Datasheet HTML 5Page - ams-OSRAM AG LT-Y87S Datasheet HTML 6Page - ams-OSRAM AG LT-Y87S Datasheet HTML 7Page - ams-OSRAM AG LT-Y87S Datasheet HTML 8Page - ams-OSRAM AG LT-Y87S Datasheet HTML 9Page - ams-OSRAM AG LT-Y87S Datasheet HTML 10Page - ams-OSRAM AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 23 page
background image
LT Y87S
DATASHEET
DATASHEET
6 | Version 1.5 | 2023-04-06
Brightness Groups
Group
Luminous Intensity 1)
Luminous Intensity. 1)
Luminous Flux 7)
I
F = 10 mA
I
F = 10 mA
I
F = 10 mA
min.
max.
typ.
I
v
I
v
Φ
V
P2
56 mcd
71 mcd
190 mlm
Q1
71 mcd
90 mcd
240 mlm
Q2
90 mcd
112 mcd
300 mlm
R1
112 mcd
140 mcd
380 mlm
R2
140 mcd
180 mcd
480 mlm
S1
180 mcd
224 mcd
610 mlm
Wavelength Groups
Group
Dominant Wavelength 3)
Dominant Wavelength 3)
I
F = 10 mA
I
F = 10 mA
min.
max.
λ
dom
λ
dom
3
523 nm
529 nm
4
529 nm
535 nm
5
535 nm
541 nm



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com