công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LJ-CKBP bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - ams-OSRAM AG

tên linh kiện LJ-CKBP
Giải thích chi tiết về linh kiện  OSLON® Signal
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMSOSRAM [ams-OSRAM AG]
Trang chủ  https://ams-osram.com/
Logo AMSOSRAM - ams-OSRAM AG

LJ-CKBP bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - ams-OSRAM AG

Back Button LJ-CKBP Datasheet HTML 2Page - ams-OSRAM AG LJ-CKBP Datasheet HTML 3Page - ams-OSRAM AG LJ-CKBP Datasheet HTML 4Page - ams-OSRAM AG LJ-CKBP Datasheet HTML 5Page - ams-OSRAM AG LJ-CKBP Datasheet HTML 6Page - ams-OSRAM AG LJ-CKBP Datasheet HTML 7Page - ams-OSRAM AG LJ-CKBP Datasheet HTML 8Page - ams-OSRAM AG LJ-CKBP Datasheet HTML 9Page - ams-OSRAM AG LJ-CKBP Datasheet HTML 10Page - ams-OSRAM AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 23 page
background image
LJ CKBP
DATASHEET
DATASHEET
6 | Version 1.9 | 2022-06-02
Brightness Groups
Group
Luminous Flux 1)
Luminous Flux 1)
Luminous Intensity 6)
I
F = 350 mA
I
F = 350 mA
I
F = 350 mA
min.
max.
typ.
Φ
V
Φ
V
I
v
HY
33 lm
39 lm
12 cd
HZ
39 lm
45 lm
14 cd
JX
45 lm
52 lm
16 cd
JY
52 lm
61 lm
19 cd
JZ
61 lm
71 lm
22 cd
KX
71 lm
82 lm
25 cd
KY
82 lm
97 lm
30 cd
KZ
97 lm
112 lm
35 cd
Forward Voltage Groups
Group
Forward Voltage 4)
Forward Voltage 4)
I
F = 350 mA
I
F = 350 mA
min.
max.
V
F
V
F
J3
2.00 V
2.15 V
M3
2.15 V
2.30 V
Q3
2.30 V
2.45 V
T3
2.45 V
2.60 V
Wavelength Groups
Group
Dominant Wavelength 3)
Dominant Wavelength 3)
I
F = 350 mA
I
F = 350 mA
min.
max.
λ
dom
λ
dom
2
612 nm
616 nm
3
616 nm
620 nm
4
620 nm
624 nm
5
624 nm
628 nm
6
628 nm
632 nm
7
632 nm
636 nm



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com