| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
LH-W5AM bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - ams-OSRAM AG |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LH-W5AM bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - ams-OSRAM AG |
|
2 / 23 page ![]() 2015-12-16 2 Version 1.2 LH W5AM Ordering Information Bestellinformation Type: Radiant Power 1) page 23 Ordering Code Typ: Strahlungsleistung 1) Seite 23 Bestellnummer I F = 400 mA ΦE Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5 , 6). Only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LH W5AM 1T3T-1 means that only one group 1T, 2T, 3T will be shippable for any packing unit. In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one packing unit. E. g. LH W5AM 1T3T-1 means that only one wavelength group 1 will be shippable. LH W5AM 1T3T-1 means that the device will be shipped within the specified limits as stated on page 6. Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 , 6). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LH W5AM 1T3T-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen 1T, 2T, 3T enhalten ist. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z. B. LH W5AM 1T3T-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Wellenlängengruppen 1 enthalten ist (siehe Seite 6). LH W5AM 1T3T-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird. [mW] LH W5AM-1T3T-1 280 ... 400 Q65111A1589 LH W5AM 1T3T-1 280 ... 400 Q65110A9422 LH W5AM-2T3T-1 315 ... 400 Q65111A3474 |