công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LG-M676 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - ams-OSRAM AG

tên linh kiện LG-M676
Giải thích chi tiết về linh kiện  Mini TOPLED®
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMSOSRAM [ams-OSRAM AG]
Trang chủ  https://ams-osram.com/
Logo AMSOSRAM - ams-OSRAM AG

LG-M676 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - ams-OSRAM AG

  LG-M676 Datasheet HTML 1Page - ams-OSRAM AG LG-M676 Datasheet HTML 2Page - ams-OSRAM AG LG-M676 Datasheet HTML 3Page - ams-OSRAM AG LG-M676 Datasheet HTML 4Page - ams-OSRAM AG LG-M676 Datasheet HTML 5Page - ams-OSRAM AG LG-M676 Datasheet HTML 6Page - ams-OSRAM AG LG-M676 Datasheet HTML 7Page - ams-OSRAM AG LG-M676 Datasheet HTML 8Page - ams-OSRAM AG LG-M676 Datasheet HTML 9Page - ams-OSRAM AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 22 page
background image
LG M676
5 Version 1.4 | 2019-07-16
Brightness Groups
Group
Luminous Intensity 1)
Luminous Intensity. 1)
Luminous Flux 7)
I
F = 20 mA
I
F = 20 mA
I
F = 20 mA
min.
max.
typ.
I
v
I
v
Φ
V
N2
35.5 mcd
45.0 mcd
120.0 mlm
P1
45.0 mcd
56.0 mcd
150.0 mlm
P2
56.0 mcd
71.0 mcd
190.0 mlm
Q1
71.0 mcd
90.0 mcd
240.0 mlm
Wavelength Groups
Group
Dominant Wavelength 3)
Dominant Wavelength 3)
I
F = 20 mA
I
F = 20 mA
min.
max.
λ
dom
λ
dom
2
566 nm
569 nm
3
569 nm
572 nm
4
572 nm
575 nm
Group Name on Label
Example: N2-2
Brightness
Wavelength
N2
2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com