công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

8100729 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - ledxon GmbH

tên linh kiện 8100729
Giải thích chi tiết về linh kiện  Downlight DLA1-M20, 18W 2055lm CRI92 CP 40° grey
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LEDXON [ledxon GmbH]
Trang chủ  https://www.ledxon.de/en
Logo LEDXON - ledxon GmbH

8100729 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - ledxon GmbH

  8100729 Datasheet HTML 1Page - ledxon GmbH 8100729 Datasheet HTML 2Page - ledxon GmbH 8100729 Datasheet HTML 3Page - ledxon GmbH 8100729 Datasheet HTML 4Page - ledxon GmbH 8100729 Datasheet HTML 5Page - ledxon GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
/
Page 1 5
OXOMI
Created on 09/28/2026
L E D X O N
8100729
DLA1
GTIN: 4260456331011
Downlight DLA1-M20, 18W 2055lm CRI92 CP 40° grey
DLA1
DLA1


Số phần tương tự - 8100729

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ledxon GmbH
8100720 LEDXON-8100720 Datasheet
125Kb / 5P
Downlight DLA1-M20, 18W 1007lm FM 40° grey
8100721 LEDXON-8100721 Datasheet
125Kb / 5P
Downlight DLA1-M20, 18W 2055lm CRI92 CP 15° black
8100722 LEDXON-8100722 Datasheet
125Kb / 5P
Downlight DLA1-M20, 18W 2055lm CRI92 CP 15° white
8100723 LEDXON-8100723 Datasheet
126Kb / 5P
Downlight DLA1-M20, 18W 2055lm CRI92 CP 15° grey
8100724 LEDXON-8100724 Datasheet
125Kb / 5P
Downlight DLA1-M20, 18W 2055lm CRI92 CP 24° black
More results

Mô tả tương tự - 8100729

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Seoul Semiconductor
MJD-2V16W1P3 SEOUL-MJD-2V16W1P3 Datasheet
546Kb / 20P
120V 17W Downlight
SMJD-3V16W1P3 SEOUL-SMJD-3V16W1P3 Datasheet
2Mb / 20P
220V 17.5W Downlight
logo
Cree, Inc
LR4 CREE-LR4 Datasheet
424Kb / 2P
Architectural LED Downlight
LR6 CREE-LR6 Datasheet
409Kb / 2P
LED Downlight
LR6-7L-27K-GU24-E26 CREE-LR6-7L-27K-GU24-E26 Datasheet
421Kb / 2P
LED Downlight
LR6-10L-35K-120V-A-DR CREE-LR6-10L-35K-120V-A-DR Datasheet
399Kb / 2P
LED Downlight
LR6-18L-35K-120V-A-DR CREE-LR6-18L-35K-120V-A-DR Datasheet
397Kb / 2P
LED Downlight
logo
Schneider Electric
XB5FA11C0 SCHNEIDER-XB5FA11C0 Datasheet
136Kb / 10P
flush mounted pushbutton - white - 1NO - spring return cp grey
May 24, 2021
XB5FA31C0 SCHNEIDER-XB5FA31C0 Datasheet
135Kb / 10P
flush mounted green flush caps pushbutton 1NO screw clamp cp grey
May 24, 2021
XB5FL42C0 SCHNEIDER-XB5FL42C0 Datasheet
158Kb / 10P
flush mounted red projecting pushbutton 1NC screw clamp cp grey
May 24, 2021
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com