công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

8100727 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - ledxon GmbH

tên linh kiện 8100727
Giải thích chi tiết về linh kiện  Downlight DLA1-M20, 18W 2055lm CRI92 CP 40° black
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LEDXON [ledxon GmbH]
Trang chủ  https://www.ledxon.de/en
Logo LEDXON - ledxon GmbH

8100727 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - ledxon GmbH

  8100727 Datasheet HTML 1Page - ledxon GmbH 8100727 Datasheet HTML 2Page - ledxon GmbH 8100727 Datasheet HTML 3Page - ledxon GmbH 8100727 Datasheet HTML 4Page - ledxon GmbH 8100727 Datasheet HTML 5Page - ledxon GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
8100727
/
Page 5 5
OXOMI
Created on 09/28/2026
CONTACT
sales@ledxon.com
+49 871 9751 51 60
www.ledxon.com
MORE PICTURES



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com