công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TLC2201CDR bảng dữ liệu(PDF) 30 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TLC2201CDR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Advanced LinCMOSE LOW-NOISE PRECISION OPERATIONAL AMPLIFIERS
PDF  64 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TLC2201CDR bảng dữ liệu(HTML) 30 Page - Texas Instruments

Back Button TLC2201CDR Datasheet HTML 26Page - Texas Instruments TLC2201CDR Datasheet HTML 27Page - Texas Instruments TLC2201CDR Datasheet HTML 28Page - Texas Instruments TLC2201CDR Datasheet HTML 29Page - Texas Instruments TLC2201CDR Datasheet HTML 30Page - Texas Instruments TLC2201CDR Datasheet HTML 31Page - Texas Instruments TLC2201CDR Datasheet HTML 32Page - Texas Instruments TLC2201CDR Datasheet HTML 33Page - Texas Instruments TLC2201CDR Datasheet HTML 34Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 30 / 64 page
background image
TLC220x, TLC220xA, TLC220xB, TLC220xY
Advanced LinCMOS
™ LOW-NOISE PRECISION
OPERATIONAL AMPLIFIERS
SLOS175 – FEBRUARY 1997
30
POST OFFICE BOX 655303
• DALLAS, TEXAS 75265
TLC2201M operating characteristics at specified free-air temperature, VDD± = ±5 V
PARAMETER
TEST
TA†
TLC2201AM
TLC2201BM
UNIT
PARAMETER
CONDITIONS
TA†
MIN
TYP
MAX
MIN
TYP
MAX
UNIT
VO = ± 23 V
25
°C
2
27
2
27
SR
Slew rate at unity gain
VO = ± 2.3 V,
RL 10 kΩ
25
°C
2
2.7
2
2.7
V/
µs
SR
Slew rate at unity gain
RL = 10 kΩ,
CL = 100 pF
Full range
1.3
1.3
V/
µs
V
Equivalent input noise voltage
f = 10 Hz
25
°C
18
35
18
30
nV/
√Hz
Vn
qg
(see Note 5)
f = 1 kHz
25
°C
8
15
8
12
nV/
√Hz
VN(PP)
Peak-to-peak equivalent input
f = 0.1 to 1 Hz
25
°C
0.5
0.5
µV
VN(PP)
q
noise voltage
f = 0.1 to 10 Hz
25
°C
0.7
0.7
µV
In
Equivalent input noise current
25
°C
0.6
0.6
fA/
√Hz
f = 10 kHz,
Gain-bandwidth product
f
10 kHz,
RL = 10 kΩ,
25
°C
1.9
1.9
MHz
L
,
CL = 100 pF
φ
Phase margin at unity gain
RL = 10 kΩ,
25
°C
48
°
48
°
φm
Phase margin at unity gain
L
CL = 100 pF
25
°C
48
°
48
°
† Full range is – 55
°C to 125°C.
NOTE 5: This parameter is tested on a sample basis for the TLC2201A and on all devices for the TLC2201B. For other test requirements, please
contact the factory. This statement has no bearing on testing or nontesting of other parameters.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com