công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

8100711 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - ledxon GmbH

tên linh kiện 8100711
Giải thích chi tiết về linh kiện  Downlight DLA1-M20, 18W 1917lm CRI97 B30 40° grey
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LEDXON [ledxon GmbH]
Trang chủ  https://www.ledxon.de/en
Logo LEDXON - ledxon GmbH

8100711 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - ledxon GmbH

  8100711 Datasheet HTML 1Page - ledxon GmbH 8100711 Datasheet HTML 2Page - ledxon GmbH 8100711 Datasheet HTML 3Page - ledxon GmbH 8100711 Datasheet HTML 4Page - ledxon GmbH 8100711 Datasheet HTML 5Page - ledxon GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
8100711
/
Page 4 5
OXOMI
Created on 09/28/2026
Suitable for built-in mounting
Yes
With light source
Yes
Dimming DALI
Yes
BATTERIES
Contains battery
No
CUSTOMS
CE Indicator
Yes
Country of origin
China (CN)
HAZARDOUS MATERIALS
RoHS applicable
True
LOGISTICS
Delivery time (working days)
7 Days
Packaging parts
1
Unlimited shelf life
Yes
OTHER
ECHA DB Scip ID
00000000-0000-0000-0000-000000000000
REGULATIONS
REACH Indicator
No
SELLING INFORMATION
Manufacturer product number
8100711
Variation
DLA1-M



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com