công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LE-A-Q8WP bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - ams-OSRAM AG

tên linh kiện LE-A-Q8WP
Giải thích chi tiết về linh kiện  OSRAM OSTAR™ Projection Compact
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMSOSRAM [ams-OSRAM AG]
Trang chủ  https://ams-osram.com/
Logo AMSOSRAM - ams-OSRAM AG

LE-A-Q8WP bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - ams-OSRAM AG

Back Button LE-A-Q8WP Datasheet HTML 3Page - ams-OSRAM AG LE-A-Q8WP Datasheet HTML 4Page - ams-OSRAM AG LE-A-Q8WP Datasheet HTML 5Page - ams-OSRAM AG LE-A-Q8WP Datasheet HTML 6Page - ams-OSRAM AG LE-A-Q8WP Datasheet HTML 7Page - ams-OSRAM AG LE-A-Q8WP Datasheet HTML 8Page - ams-OSRAM AG LE-A-Q8WP Datasheet HTML 9Page - ams-OSRAM AG LE-A-Q8WP Datasheet HTML 10Page - ams-OSRAM AG LE-A-Q8WP Datasheet HTML 11Page - ams-OSRAM AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 23 page
background image
LE A Q8WP
DATASHEET
DATASHEET
7 | Version 1.14 | 2025-05-27
Relative Spectral Emission 4)
Φ
rel = f (λ); IF = 1400 mA; TJ = 25 °C
LEAQ8WP
350
400
450
500
550
600
650700
750800
O /nm
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
)rel
:VO
:amber
Radiation Characteristics 4)
I
rel = f (ϕ); TJ = 25 °C
LEAQ8WP
-100°
-90°
-80°
-70°
-60°
-50°
-40°
-30°
-20°
-10°
0° 10° 20°30° 40° 50° 60° 70° 80°90°
ϕ /°
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Irel



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com