công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LD-W5SM bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - ams-OSRAM AG

tên linh kiện LD-W5SM
Giải thích chi tiết về linh kiện  Golden DRAGON®
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMSOSRAM [ams-OSRAM AG]
Trang chủ  https://ams-osram.com/
Logo AMSOSRAM - ams-OSRAM AG

LD-W5SM bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - ams-OSRAM AG

  LD-W5SM Datasheet HTML 1Page - ams-OSRAM AG LD-W5SM Datasheet HTML 2Page - ams-OSRAM AG LD-W5SM Datasheet HTML 3Page - ams-OSRAM AG LD-W5SM Datasheet HTML 4Page - ams-OSRAM AG LD-W5SM Datasheet HTML 5Page - ams-OSRAM AG LD-W5SM Datasheet HTML 6Page - ams-OSRAM AG LD-W5SM Datasheet HTML 7Page - ams-OSRAM AG LD-W5SM Datasheet HTML 8Page - ams-OSRAM AG LD-W5SM Datasheet HTML 9Page - ams-OSRAM AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 22 page
background image
LD W5SM
5 Version 1.5 | 2019-07-16
Brightness Groups
Group
Total radiant flux 1)
Total radiant flux 1)
I
F = 350 mA
I
F = 350 mA
min.
max.
Φ
E
Φ
E
4S
250 mW
280 mW
1T
280 mW
315 mW
2T
315 mW
355 mW
3T
355 mW
400 mW
4T
400 mW
450 mW
Wavelength Groups
Group
Dominant Wavelength 3)
Dominant Wavelength 3)
I
F = 350 mA
I
F = 350 mA
min.
max.
λ
dom
λ
dom
3
449 nm
453 nm
4
453 nm
457 nm
5
457 nm
461 nm



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com