công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LD-CQAR bảng dữ liệu(PDF) 16 Page - ams-OSRAM AG

tên linh kiện LD-CQAR
Giải thích chi tiết về linh kiện  OSLON® Square
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMSOSRAM [ams-OSRAM AG]
Trang chủ  https://ams-osram.com/
Logo AMSOSRAM - ams-OSRAM AG

LD-CQAR bảng dữ liệu(HTML) 16 Page - ams-OSRAM AG

Back Button LD-CQAR Datasheet HTML 12Page - ams-OSRAM AG LD-CQAR Datasheet HTML 13Page - ams-OSRAM AG LD-CQAR Datasheet HTML 14Page - ams-OSRAM AG LD-CQAR Datasheet HTML 15Page - ams-OSRAM AG LD-CQAR Datasheet HTML 16Page - ams-OSRAM AG LD-CQAR Datasheet HTML 17Page - ams-OSRAM AG LD-CQAR Datasheet HTML 18Page - ams-OSRAM AG LD-CQAR Datasheet HTML 19Page - ams-OSRAM AG LD-CQAR Datasheet HTML 20Page - ams-OSRAM AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 22 page
background image
Version 1.5 (not for new design)
LD CQAR
Tape dimensions [mm]
Gurtmaße [mm]
Tape dim ensi ons in m m
Reel dimensions [mm]
Rollenmaße [mm]
Reel dim ensi ons in m m
Tape and Reel
Gurtverpackung
12 mm tape with 600 pcs. on ∅ 180 mm reel
W
P0
P1
P2
D0
E
F
12 + 0.3 / - 0.1 4 ± 0.1
4 ± 0.1
or
8 ± 0.1
2 ± 0.05
1.5 ± 0.1
1.75 ± 0.1
5.5 ± 0.05
A
W
Nmin
W1
W2max
180
12
60
12.4 + 2
18.4
D0
2
P
P0
1
P
Direction of unreeling
W1
2
W
OHAY0324
Label
Leader:
Trailer:
Direction of unreeling
min. 160 mm *
min. 400 mm *
*) Dimensions acc. to IEC 60286-3; EIA 481-D
2018-05-10
16



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com