| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
TDA7719 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TDA7719 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - STMicroelectronics |
|
7 / 45 page ![]() TDA7719 Pin connections and pin descriptions 7/45 2 Pin connections and pin descriptions 2.1 Pin connections Figure 2. Pin connections (top view) 2.2 Pin description Table 2. Pin description No. Pin name Description I/O 1 QD1L / SE1L / MD3+ QD1 left input or SE1 left or MD3 positive input I/O 2 QD1R / SE1R / MD3- QD1 right input or SE1 right input or MD3 negative input I/O 3 QD1G / SE2L QD1 common input or SE2 left input I/O 4 QD2G / SE2R QD2 common input or SE2 right input I/O 5 QD2L / SE3L QD2 left input or SE3 left input I/O 6 QD2R / SE3R QD2 right input or SE3 right input I/O 7 QD3L QD3 left input I/O 8 QD3G QD3 common input I/O 9 QD3R QD3 right input I/O |