công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

15134 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Pro-Power

tên linh kiện 15134
Giải thích chi tiết về linh kiện  2:1 Polyolefin Heat Shrink Tubing
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PROPOWER [Pro-Power]
Trang chủ  
Logo PROPOWER - Pro-Power

15134 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Pro-Power

  15134 Datasheet HTML 1Page - Pro-Power 15134 Datasheet HTML 2Page - Pro-Power 15134 Datasheet HTML 3Page - Pro-Power  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Page <2>
V1.0
29/11/19
2:1 Polyolefin Heat Shrink Tubing
Newark.com/multicomp-pro
Farnell.com/multicomp-pro
Element14.com/multicomp-pro
Size
As supplied
After Recovery(mm)
Inch
mm
Internal
diameter
(mm)
Wall thickness
(mm)
Internal
diameter
Max(mm)
Wall
thickness
(mm)
3/64
1.2
1.1±0.2
0.18±0.05
0.50
0.33+/-0.10
1/16
1.6
1.5±0.2
0.20±0.05
0.65
0.36+/-0.10
3/32
2.4
2.5±0.2
0.20±0.05
1.00
0.45+/-0.10
1/8
3.2
3.5±0.2
0.20±0.05
1.50
0.45+/-0.10
3/16
4.8
5.0±0.2
0.28±0.05
2.30
0.56+/-0.10
1/4
6.4
6.5±0.2
0.28±0.05
3.0
0.56+/-0.10
5/16
7.9
8.5±0.3
0.30±0.08
4.0
0.56+/-0.10
3/8
9.5
9.5±0.3
0.30±0.08
4.5
0.56+/-0.10
1/2
12.7
12.5±0.3
0.30±0.08
6.0
0.56+/-0.10
5/8
15.9
16.5±0.4
0.35±0.10
8.0
0.70+/-0.10
3/4
19.0
19.0±0.5
0.35±0.10
9.0
0.70+/-0.10
1
25.4
26.0±0.5
0.45±0.12
12.5
0.90+/-0.15
1-1/4
31.7
31.5±1.0
0.45±0.12
15.0
1.00+/-0.15
1-1/2
38.1
41.5±1.0
0.50±0.12
20.0
1.00+/-0.15
2
50.8
≥50
0.50±0.15
25.0
1.10+/-0.20
3
76.2
≥80
0.65±0.20
40.0
1.46+/-0.20
4
101.6
≥100
0.65±0.20
50.0
1.46+/-0.20
5
127
≥120
0.65±0.20
60.0
1.46+/-0.20
6
152.4
≥150
0.65±0.20
75.0
1.46+/-0.20
7
177.8
≥180
0.65±0.20
90.0
1.46+/-0.20



Html Pages

1 2 3