công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST1S03A bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện ST1S03A
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.5A, 1.5 MHz Adjustable, with inhibit function Step-down switching regulator in DFN6 3x3
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

ST1S03A bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - STMicroelectronics

Back Button ST1S03A Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics ST1S03A Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics ST1S03A Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics ST1S03A Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics ST1S03A Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics ST1S03A Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics ST1S03A Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics ST1S03A Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics ST1S03A Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 14 page
background image
Package mechanical data
ST1S03A
12/14
Dim.
mm.
inch.
Min.
Typ.
Max.
Min.
Typ.
Max.
A
330
12.992
C
12.8
13.2
0.504
0.519
D
20.2
0.795
N60
2.362
T18.4
0.724
Ao
3.3
0.130
Bo
3.3
0.130
Ko
1.1
0.043
Po
4
0.157
P
8
0.315
Tape & Reel QFNxx/DFNxx (3x3) Mechanical Data



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com