công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

111M/S6 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Bahco

tên linh kiện 111M/S6
Giải thích chi tiết về linh kiện  Combination spanner, offset, 111M/
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BAHCO [Bahco]
Trang chủ  www.bahco.com
Logo BAHCO - Bahco

111M/S6 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Bahco

  111M/S6 Datasheet HTML 1Page - Bahco  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Set of Combination spanners, offset in Metric sizes.
DIN 3113 / ISO 3318 / ISO 7738
Finish: nickel and chrome-plated, fine-polished.
Material: VANADIUM-EXTRA.
Open-end angle 15°, ring end 15° offset, equal openings at both ends, short type.
With Dynamic-Drive-Profile.
T = sets in black plastic wallet.
111M/S6 and 111M/10 in attractive sales cardboard box.
111M/S12 on a functional black plastic wall holder.
Combination spanner, offset, 111M/
111M/7T
1828882
1
7
8 10 13 14 17 19 22
575
111M/11T
1828899
1
11
8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 22
740
111M/14T
1828905
1
14
6 8 9 10 13 14 15 17 19 22 24 27 30 32
2270
111M/17T
1828912
1
17
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1615
111M/26T
1828929
1
26
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 4355
111M/S6
3006097
1
6
10 11 13 16 17 18
565
111M/10
1828936
1
10
8 9 10 11 12 13 14 17 19 22
960
111M/S12
1837624
1
12
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
895
Bahco Group - Product Card
23/09/2003
http://extranet.bahco.com/catalogue/ProdCard.asp?showOnlyOne=true&this_might_p...


Số phần tương tự - 111M/S6

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Bahco
111M/SH12 BAHCO-111M/SH12 Datasheet
74Kb / 2P
Combination spanner, offset, 111M/
111M/SH6 BAHCO-111M/SH6 Datasheet
74Kb / 2P
Combination spanner, offset, 111M/
More results

Mô tả tương tự - 111M/S6

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Alcoa international inc...
99-1730 ALCOA-99-1730 Datasheet
110Kb / 2P
Offset, ASP
99-1719 ALCOA-99-1719 Datasheet
129Kb / 2P
Offset, Non Self-releasing
99-1716-1 ALCOA-99-1716-1 Datasheet
123Kb / 2P
UNIMATIC, Blind Bolt, Offset
99-1715 ALCOA-99-1715 Datasheet
119Kb / 2P
UNIMATIC, Blind Bolt, Offset
logo
Amphenol Corporation
227-1490 AMPHENOL-227-1490 Datasheet
45Kb / 1P
HD-BNC SPANNER WRENCH
logo
ON Semiconductor
SFT1445-TL-H ONSEMI-SFT1445-TL-H Datasheet
420Kb / 9P
N-Channel Power MOSFET 100V, 17A, 111m, Single TP/TP-FA
July, 2013
logo
PHOENIX CONTACT
RC-Z2096 PHOENIX-RC-Z2096 Datasheet
50Kb / 1P
Pipe spanner
RC-Z2099 PHOENIX-RC-Z2099 Datasheet
50Kb / 1P
Pipe spanner
1604249 PHOENIX-1604249 Datasheet
50Kb / 1P
Pipe spanner - RC-Z2096
1604255 PHOENIX-1604255 Datasheet
54Kb / 2P
Pipe spanner - RC-Z2099
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com