công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FMSW6403 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Infinite Electronics International, Inc.

tên linh kiện FMSW6403
Giải thích chi tiết về linh kiện  Transfer Failsafe DC to 12 GHz Electro- Mechanical Relay Switch, up to 600W, 28V, N
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRVIEW [Infinite Electronics International, Inc.]
Trang chủ  https://www.fairviewmicrowave.com/
Logo FAIRVIEW - Infinite Electronics International, Inc.

FMSW6403 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Infinite Electronics International, Inc.

  FMSW6403 Datasheet HTML 1Page - Infinite Electronics International, Inc. FMSW6403 Datasheet HTML 2Page - Infinite Electronics International, Inc. FMSW6403 Datasheet HTML 3Page - Infinite Electronics International, Inc. FMSW6403 Datasheet HTML 4Page - Infinite Electronics International, Inc. FMSW6403 Datasheet HTML 5Page - Infinite Electronics International, Inc. FMSW6403 Datasheet HTML 6Page - Infinite Electronics International, Inc. FMSW6403 Datasheet HTML 7Page - Infinite Electronics International, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
Environmental and Test Conditions:
-
Ambient temperature of 25℃ or less
-
Altitude: Sea Level
-
Load VSWR: 1.20:1 max.
-
Cold Switching
Frequency (GHz)
Power Handling vs. Frequency & Connector Type
301 Leora Ln., Suite 100, Lewisville, TX 75056 | Tel: 1-800-715-4396 / (972) 649-6678 / Fax: (972) 649-6689
REV 1.2 Page 4 of 7
FMSW6403
DATA SHEET



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com