công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

7008095 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - ledxon GmbH

tên linh kiện 7008095
Giải thích chi tiết về linh kiện  Recessed spotlight swivelable, 12W 1190lm CRI80 4000K 40° Chrom
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LEDXON [ledxon GmbH]
Trang chủ  https://www.ledxon.de/en
Logo LEDXON - ledxon GmbH

7008095 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - ledxon GmbH

  7008095 Datasheet HTML 1Page - ledxon GmbH 7008095 Datasheet HTML 2Page - ledxon GmbH 7008095 Datasheet HTML 3Page - ledxon GmbH 7008095 Datasheet HTML 4Page - ledxon GmbH 7008095 Datasheet HTML 5Page - ledxon GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
7008095
/
Page 2 5
OXOMI
Created on 09/14/2026
ITEM DETAILS
CHARACTERISTICS
COMMERCIAL DATA
Discount group
EFGH
DIMENSIONS (PRODUCT INCL. BASIC PACKAGING)
Length
100 mm
Width
100 mm
Height
60 mm
Diameter
100 mm
Volume
600 cm³ (0.6 l)
Weight
0.27 kg
FEATURES
Product group
Downlight/spot/floodlight (EC001744)
Suitable for wall mounting
No
Exchangeable control gear
No
Dimming DALI-2
No
Suitable for traverse mounting
No
Suitable for pedestal/floor mounting
No
Suitable for light-track mounting
No
Suitable for clamp-mounting
No
Suitable for low voltage cable system
No
Adjustability
Swivelling
Lamp type
LED not exchangeable
Suitable for number of light sources
1
Recessed spotlight made of aluminum with a 20° swivel angle. Power supply unit for 3x1.
5qmm NYM cable for tool-free mounting.



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com