| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
PD57060 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PD57060 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - STMicroelectronics |
|
4 / 12 page ![]() PD57060 - PD57060S 4/12 TYPICAL PERFORMANCE (PD57060S) Input Return Loss vs Output Power Output Power vs Bias Curent Drain Efficiency vs Bias Current Output Power vs Supply Voltage Drain Efficiency vs Supply Voltage Output Power vs Gate-Source Voltage 0 1020 304050 6070 80 Pout (W) -40 -30 -20 -10 0 RL (dB) VDS=28V IDQ=100mA 945MHz 925MHz 960MHz 890MHz 0 0.5 1 1.5 2 2.5 IDQ (A) 10 20 30 40 50 60 70 80 Pout (W) Pin=32.8dBm VDS=28V 960MHz 890MHz 945MHz 925MHz 0 0.5 1 1.5 2 2.5 IDQ (A) 10 20 30 40 50 60 70 Nd (%) Pin=32.8dBm VDS=28V 960MHz 925MHz 890MHz 945MHz 10 15 20 25 30 VDS (V) 10 20 30 40 50 60 70 Pout (W) Pin=32.8dBm IDQ=100mA 960MHz 890MHz 925MHz 945MHz 10 15 20 25 30 VDS (V) 10 20 30 40 50 60 70 Nd (%) Pin=32.8dBm IDQ=100mA 960MHz 925MHz 890MHz 945MHz 0 1 2345 VGS (V) 10 20 30 40 50 60 70 80 Pout (W) Pin=32.8dBm VDS=28v 960MHz 9455MHz 890MHz 925MHz |