| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
PD57006S bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PD57006S bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - STMicroelectronics |
|
3 / 14 page ![]() 3/14 PD57006 - PD57006S -25 0 25 50 75 100 Tc, CASE TEMPERATURE (°C) 0.92 0.94 0.96 0.98 1 1.02 1.04 1.06 Vds=10 V Id=.05 A Id=.2 A Id=.6 A Id=1.5 A Id=1 A TYPICAL PERFORMANCE Capacitance vs. Drain Voltage 0 4 8 12 16 20 24 28 VDD, DRAIN VOLTAGE (V) 0.1 1 10 100 Ciss Coss Crss f=1MHz Drain Current vs. Gate-Source Voltage 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 VGS, GATE-SOURCE VOLTAGE (V) 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 Vds=10 V Gate-Source Voltage vs. Case Temperature |