công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CC142B-1 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Infinite Electronics International, Inc.

tên linh kiện CC142B-1
Giải thích chi tiết về linh kiện  CA BNC M/BNC M RG142B/U
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  L-COM [Infinite Electronics International, Inc.]
Trang chủ  https://www.l-com.com/
Logo L-COM - Infinite Electronics International, Inc.

CC142B-1 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Infinite Electronics International, Inc.

  CC142B-1 Datasheet HTML 1Page - Infinite Electronics International, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
RG142B/U, 50 OHMS COAXIAL CABLE WITH
SOLID SILVER COATED COPPER AND TWO
SILVER COATED COPPER BRAID.
JACKET: FEP, BROWN
LENGTH
2X BNC PLUG
NICKEL PLATING
GOLD PLATED
CENTER CONDUCTOR
WITH PTFE DIELECTRIC
6
F
8
A
B
MAY OCCUR
43321
CONFIGURATION DETAILS OF
01845
SCALE:
SIZE
CAD FILE:
DWG. NO.
A
SHEET
OF
REV.
DATE
APPROVALS
DRAWN BY
CHECKED BY
APPROVED BY
1
2
3
4
5
6
C.MCCORMICK
C
D
45 BEECHWOOD DRIVE
WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF L-COM, INC. IS PROHIBITED.
A
B
C
D
1
2
3
4
5
7
CC142B
F
CC142B.SLDDRW
11
06/18/2001
D.PARHAM
07/02/2001
REVISIONS
DESCRIPTION
CATEGORY
PRODUCT DESCRIPTION
07/05/2001
ECN 4101: CN RELEASE AND NEW FORMAT
E
APPROVED
7/7/09
D.FRISIELLO
REV
R.CARRICK
DATE
D.FRISIELLO
5/6/10
ECN 4726: ADD PTFE DIELECTRIC TO BNC CONNECTOR
DIMENSIONS ARE IN INCHES [mm]
UNDIMENSIONED FEATURES
NONE
COLOR VARIATIONS
7
8
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE
MAY VARY
COAXIAL
FSCM NO.
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED,
CA BNC M/BNC M RG142B/U
PROPERTY OF L-COM, INC. ANY REPRODUCTION IN PART OR WHOLE
PROJECTION
NORTH ANDOVER, MA
OVERALL CABLE LENGTH TOLERANCE:
≤12 [305] = +1 [25] / -0
>12 [305] ≤60 [1524] = +2 [51] / -0
>60 [1524] ≤120 [3048] = +4 [102] / -0
>120 [3048] ≤300 [7620] = +6 [152] / -0
>300 [7620] = +5% / -0%
ALL OTHER DIMENSIONAL TOLERANCES:
.X = ± .2
.XX = ± .02
.XXX = ±.005
RoHS Compliant 
NOTES:
1. CABLE ASSEMBLY IS DESIGNED FOR HIGH TEMPERATUTRE APPLICATIONS.
2. OPERATING TEMPERATURE RANGE: -70 C TO +200 C.
3. CABLE ASSEMBLY SHALL BE TESTED FOR CONTINUITY.
4. CABLE ASSEMBLY SHALL BE INDIVIDUALLY PACKAGED IN ACCORDANCE
WITH L-COM SPECIFICATION PS-0031.
FEET
METERS
CC142B-1
1.0
0.30
CC142B-1.5
1.5
0.46
CC142B-2
2.0
0.61
CC142B-2.5
2.5
0.76
CC142B-3
3.0
0.91
CC142B-4
4.0
1.22
CC142B-5
5.0
1.52
CC142B-6
6.0
1.83
CC142B-7.5
7.5
2.29
CC142B-10
10.0
3.05
CC142B-15
15.0
4.57
CC142B-25
25.0
7.62
CC142B-50
50.0
15.24
CC142B-75
75.0
22.86
CC142B-100
100.0
30.48
MODEL #
LENGTH


Số phần tương tự - CC142B-1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infinite Electronics In...
CC142B-1 L-COM-CC142B-1 Datasheet
67Kb / 1P
CA BNC M/BNC M RG142B/U
06/18/2001
CC142B-1 L-COM-CC142B-1 Datasheet
67Kb / 1P
CA BNC M/BNC M RG142B/U
06/18/2001
CC142B-1 L-COM-CC142B-1 Datasheet
67Kb / 1P
CA BNC M/BNC M RG142B/U
06/18/2001
CC142B-1 L-COM-CC142B-1 Datasheet
67Kb / 1P
CA BNC M/BNC M RG142B/U
06/18/2001
CC142B-1 L-COM-CC142B-1 Datasheet
67Kb / 1P
CA BNC M/BNC M RG142B/U
06/18/2001
More results

Mô tả tương tự - CC142B-1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pomona Electronics
6737 POMONA-6737 Datasheet
217Kb / 1P
75 廓 BNC Adapters BNC (F/F), BNC (F/F/F)-T, BNC (F/M/F)-T, BNC (M/M)
6735 POMONA-6735 Datasheet
175Kb / 1P
BNC (M), BNC (F) Panel
6779 POMONA-6779 Datasheet
192Kb / 1P
BNC(m)/F(f), BNC(f)/F(f), BNC(f)/F(m), BNC(m)/F(m)
logo
Mini-Circuits
SM-BM50 MINI-SM-BM50 Datasheet
216Kb / 1P
SMA-M to BNC-M
logo
Pasternack Enterprises,...
PE3495 PASTERNACK-PE3495 Datasheet
267Kb / 1P
CABLE ASSEMBLY RG142B/U BNC MALE TO BNC MALE
PE3777 PASTERNACK-PE3777 Datasheet
106Kb / 1P
CABLE ASSEMBLY RG142B/U BNC MALE TO BNC FEMALE
PE3088 PASTERNACK-PE3088 Datasheet
107Kb / 1P
CABLE ASSEMBLY RG142B/U BNC FEMALE TO BNC FEMALE
logo
Winchester Electronics ...
7584023 WINCHESTER-7584023 Datasheet
63Kb / 1P
CAP, BNC, M
logo
Pasternack Enterprises,...
PE3082 PASTERNACK-PE3082 Datasheet
122Kb / 1P
cable assembly, rg142b/u, bnc male to bnc male right angle
PE3088LF PASTERNACK-PE3088LF Datasheet
153Kb / 1P
cable assembly, rg142b/u, bnc female to bnc female(lead free)
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com