công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

L78L15ABUTR bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện L78L15ABUTR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Positive voltage regulators
PDF  41 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

L78L15ABUTR bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - STMicroelectronics

Back Button L78L15ABUTR Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics L78L15ABUTR Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics L78L15ABUTR Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics L78L15ABUTR Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics L78L15ABUTR Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics L78L15ABUTR Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics L78L15ABUTR Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics L78L15ABUTR Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics L78L15ABUTR Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 41 page
background image
Table 13. Electrical characteristics of L78L05AB and L78L05AC - Refer to the test circuits, TJ = 0 to 125 °C (AC) TJ = -40
to 125 °C (AB), VI = 10 V, IO = 40 mA, CI = 0.33 μF, CO = 0.1 μF unless otherwise specified
Symbol
Parameter
Test conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
VO
Output voltage
TJ = 25 °C
4.8
5
5.2
V
VO
Output voltage
IO = 1 to 40 mA, VI = 7 to 20 V
4.75
5.25
V
IO = 1 to 70 mA, VI = 10 V
4.75
5.25
∆VO
Line regulation
VI = 7.3 to 20 V, TJ = 25 °C
150
mV
VI = 8 to 20 V, TJ = 25 °C
100
∆VO
Load regulation
IO = 1 to 100 mA, TJ = 25 °C
60
mV
IO = 1 to 40 mA, TJ = 25 °C
30
Id
Quiescent current
TJ = 25 °C
6
mA
TJ = 125 °C
5.5
mA
∆Id
Quiescent current change
IO = 1 to 40 mA
0.1
mA
VI = 8 to 20 V
1.5
eN
Output noise voltage
B = 10 Hz to 100 kHz, TJ = 25 °C
40
µV
SVR
Supply voltage rejection
VI = 8 to 18 V, f = 120 Hz
IO = 40 mA, TJ = 25 °C
41
49
dB
Vd
Dropout voltage
2
V
Table 14. Electrical characteristics of L78L06AB and L78L06AC - Refer to the test circuits, TJ = 0 to 125 °C (AC) TJ = -40
to 125 °C (AB), VI = 12 V, IO = 40 mA, CI = 0.33 μF, CO = 0.1 μF unless otherwise specified
Symbol
Parameter
Test conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
VO
Output voltage
TJ = 25 °C
5.76
6
6.24
V
VO
Output voltage
IO = 1 to 40 mA, VI = 8.5 to 20 V
5.7
6.3
V
IO = 1 to 70 mA, VI = 12 V
5.7
6.3
∆VO
Line regulation
VI = 8.5 to 20 V, TJ = 25 °C
150
mV
VI = 9 to 20 V, TJ = 25 °C
100
∆VO
Load regulation
IO = 1 to 100 mA, TJ = 25 °C
60
mV
IO = 1 to 40 mA, TJ = 25 °C
30
Id
Quiescent current
TJ = 25 °C
6
mA
TJ = 125 °C
5.5
mA
∆Id
Quiescent current change
IO = 1 to 40 mA
0.1
mA
VI = 9 to 20 V
1.5
eN
Output noise voltage
B = 10 Hz to 100 kHz, TJ = 25 °C
50
µV
SVR
Supply voltage rejection
VI = 9 to 20 V, f = 120 Hz
IO = 40 mA, TJ = 25 °C
39
46
dB
Vd
Dropout voltage
1.7
V
L78L
Electrical characteristics
DS0424 - Rev 30
page 10/41



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com