công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TSV522AIST bảng dữ liệu(PDF) 21 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện TSV522AIST
Giải thích chi tiết về linh kiện  High merit factor (1.15 MHz for 45 μA) rail-to-rail 5 V op amp
PDF  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

TSV522AIST bảng dữ liệu(HTML) 21 Page - STMicroelectronics

Back Button TSV522AIST Datasheet HTML 17Page - STMicroelectronics TSV522AIST Datasheet HTML 18Page - STMicroelectronics TSV522AIST Datasheet HTML 19Page - STMicroelectronics TSV522AIST Datasheet HTML 20Page - STMicroelectronics TSV522AIST Datasheet HTML 21Page - STMicroelectronics TSV522AIST Datasheet HTML 22Page - STMicroelectronics TSV522AIST Datasheet HTML 23Page - STMicroelectronics TSV522AIST Datasheet HTML 24Page - STMicroelectronics TSV522AIST Datasheet HTML 25Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 29 page
background image
6.3
MiniSO8 package information
Figure 33. MiniSO8 package outline
Table 8. MiniSO8 package mechanical data
Ref.
Dimensions
Millimeters
Inches
Min.
Typ.
Max.
Min.
Typ.
Max.
A
1.1
0.043
A1
0
0.15
0
0.0006
A2
0.75
0.85
0.95
0.030
0.033
0.037
b
0.22
0.40
0.009
0.016
c
0.08
0.23
0.003
0.009
D
2.80
3.00
3.20
0.11
0.118
0.126
E
4.65
4.90
5.15
0.183
0.193
0.203
E1
2.80
3.00
3.10
0.11
0.118
0.122
e
0.65
0.026
L
0.40
0.60
0.80
0.016
0.024
0.031
L1
0.95
0.037
L2
0.25
0.010
k
0°
8°
0°
8°
ccc
0.10
0.004
TSV521, TSV522, TSV524,TSV521A, TSV522A, TSV524A
Package information
DS8862 - Rev 4
page 21/29



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29