công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

73M2 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - CTS Corporation

tên linh kiện 73M2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Metal Plate Current Sensing Resistors
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CTS [CTS Corporation]
Trang chủ  http://www.ctscorp.com
Logo CTS - CTS Corporation

73M2 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - CTS Corporation

  73M2 Datasheet HTML 1Page - CTS Corporation 73M2 Datasheet HTML 2Page - CTS Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Page 1 of 2
December 2006
CTS Electronic Components
www.ctscorp.com
Features
• Very Low Resistance
• Surface Mount Package
• Suitable for Current Limiting,
Current Detection, Motor Control,
Power Supply and Hard Disk Drives
• High Precision and Excellent
Accuracy for Current Detection
• Good Electrical Characteristics
• Suitable for Reflow Solder Process
• Tape and Reel Packaging
• RoHS Compliant
Metal Plate Current Sensing Resistors
Technical
Data
Mechanical and Performance Specifications
Type
Rated
Wattage
(Watts)
Resistance
(
Ω)
Tolerance
(%)
T.C.R (ppm/
°C)
Rated
Ambient
Temp.
Operating
Temp. Range
.003 - .009
±1, ±2
73M1
1.0
.010 - .100
±1
.003
Ω ≤ R< .005Ω : ± 300
.005
Ω ≤ R< .010Ω : ± 180
.010
Ω ≤ R≤ .100Ω : ± 100
70
°C
-55
°C to180°C
.005 - .009
±1, ±2
73M2
2.0
.010 - .040
±1
R<.010
Ω : ± 200
R
≥.010Ω : ± 100
70
°C
-55
°C to180°C
W
a
b
c
c
L
t
c
c
L
a
W
t
73M1
73M2
Dimensions (mm)
L
W
T
a
b
c
73M1
6.2
± 0.3
3.1
± 0.2
1.0
± 0.2
2.5
± 0.2
0.8
± 0.2
1.2
± 0.3
73M2
6.4
± 0.3
3.5
± 0.2
1.2 Max.
3.2
± 0.2
0.8
± 0.2
1.0
± 0.2


Số phần tương tự - 73M2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TDK Electronics
73M223 TDK-73M223 Datasheet
45Kb / 6P
1200 Baud FSK Modem
73M223-CL TDK-73M223-CL Datasheet
45Kb / 6P
1200 Baud FSK Modem
73M223-CP TDK-73M223-CP Datasheet
45Kb / 6P
1200 Baud FSK Modem
73M2901 TDK-73M2901 Datasheet
316Kb / 17P
Advanced Single Chip Modem
73M2901-32I3 TDK-73M2901-32I3 Datasheet
316Kb / 17P
Advanced Single Chip Modem
More results

Mô tả tương tự - 73M2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
KOA Speer Electronics, ...
LR72ADTE KOA-LR72ADTE Datasheet
93Kb / 2P
metal plate current sense resistors
LR72ADTE2L0J KOA-LR72ADTE2L0J Datasheet
220Kb / 2P
metal plate current sense resistors
LR72A KOA-LR72A Datasheet
222Kb / 2P
metal plate current sense resistors
logo
CTS Corporation
008-0336-0 CTS-008-0336-0 Datasheet
166Kb / 3P
Current Sensing Resistors ??Metal Plate
logo
NIC-Components Corp.
NCLS NIC-NCLS Datasheet
276Kb / 6P
Metal Foil Current Sensing Chip Resistors
logo
WALSIN TECHNOLOGY CORPO...
WW25M_J WALSIN-WW25M_J Datasheet
451Kb / 8P
Metal low ohm current sensing chip resistors
WW25MR025JTLJ WALSIN-WW25MR025JTLJ Datasheet
456Kb / 8P
Metal low ohm current sensing chip resistors
logo
Vishay Siliconix
WFP VISHAY-WFP Datasheet
106Kb / 4P
Power Metal Plate™ Current Sense Resistors, Low Value (2 mΩ to 8 mΩ), Hybrid Mount, High Power
26-Jan-2021
logo
Stackpole Electronics, ...
CSNL SEI-CSNL Datasheet
361Kb / 6P
Metal Plate Current Sensing Chip Resistor
10/22/2020
CSNL2512-3W SEI-CSNL2512-3W Datasheet
327Kb / 5P
Metal Plate Current Sensing Chip Resistor
4/18/2022
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com