công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AMS1117CD bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - Advanced Monolithic Systems

tên linh kiện AMS1117CD
Giải thích chi tiết về linh kiện  1A Low Dropout Voltage Regulator
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ADMOS [Advanced Monolithic Systems]
Trang chủ  http://www.advanced-monolithic.com
Logo ADMOS - Advanced Monolithic Systems

AMS1117CD bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - Advanced Monolithic Systems

Back Button AMS1117CD Datasheet HTML 4Page - Advanced Monolithic Systems AMS1117CD Datasheet HTML 5Page - Advanced Monolithic Systems AMS1117CD Datasheet HTML 6Page - Advanced Monolithic Systems AMS1117CD Datasheet HTML 7Page - Advanced Monolithic Systems AMS1117CD Datasheet HTML 8Page - Advanced Monolithic Systems AMS1117CD Datasheet HTML 9Page - Advanced Monolithic Systems AMS1117CD Datasheet HTML 10Page - Advanced Monolithic Systems AMS1117CD Datasheet HTML 11Page - Advanced Monolithic Systems AMS1117CD Datasheet HTML 12Page - Advanced Monolithic Systems  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 12 page
background image
AMS1117
1A Low Dropout Voltage Regulator
09/14/2012
www.advanced-monolithic.com
Phone (925) 443-0722
12
Fax (925) 443-0723
Ordering Information
Device
Package
AMS1117CS
(1)(2)
8L SOIC
AMS1117CS-X.X
(1)(2)(3)
8L SOIC
Notes:
1.
Available in tape and reel only. A reel contains 2,500 devices.
2.
Available in lead-free package only. Device is fully WEEE and RoHS compliant
3.
Need to specify output voltage option (1.5V, 1.8V, 2.5V, 2.85V, 3.3V, 5V)
Package Outline Drawing
Package dimensions are inches (millimeters) unless otherwise noted.
8 LEAD SOIC PLASTIC PACKAGE (S)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com