công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

USBHD2.0-A bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Infinite Electronics International, Inc.

tên linh kiện USBHD2.0-A
Giải thích chi tiết về linh kiện  HOOD FOR USB 2.0 A CONNECTOR
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  L-COM [Infinite Electronics International, Inc.]
Trang chủ  https://www.l-com.com/
Logo L-COM - Infinite Electronics International, Inc.

USBHD2.0-A bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Infinite Electronics International, Inc.

  USBHD2.0-A Datasheet HTML 1Page - Infinite Electronics International, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
1.37
34.8
.200
5.08
.47
12.0
.18
4.5
.60
15.3
.31
7.9
RoHS Compliant 
NOTES:
1. MATERIAL: PVC, LIGHT GRAY (PANTONE 400C)
2. ALL DIMENSIONS ARE FOR REFERENCE ONLY
3. COMPONENT SHALL BE INDIVIDUALLY PACKAGED IN ACCORDANCE
WITH L-COM SPECIFICATION PS-0031.
A
B
C
D
45 BEECHWOOD DRIVE
NORTH ANDOVER, MA
01845
SCALE:
SIZE
CAD FILE:
DWG. NO.
A
SHEET
OF
REV.
DATE
APPROVALS
DRAWN BY
CHECKED BY
APPROVED BY
1
2
3
4
5
6
7
8
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE
PROPERTY OF L-COM, INC. ANY REPRODUCTION IN PART OR WHOLE
WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF L-COM, INC. IS PROHIBITED.
A
B
C
D
1
2
3
4
5
6
7
8
USBHD2.0-A
A
USBHD2.0-A.SLDDRW
1
1
D. PARHAM
1/2/12
REVISIONS
DESCRIPTION
APPROVED
REV
DATE
S. SMITH
1/3/12
3/14/13
A
INITIAL RELEASE
D.GRIFFIN
CATEGORY
PRODUCT DESCRIPTION
DIMENSIONS ARE IN INCHES [mm]
CONFIGURATION DETAILS OF
UNDIMENSIONED FEATURES
MAY VARY
NONE
FSCM NO.
43321
HOOD FOR USB 2.0 A CONNECTOR
USB
PROJECTION
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED,
1AY03-093
D. DESJARDIN
COLOR VARIATIONS
MAY OCCUR
1/2/13
OVERALL CABLE LENGTH TOLERANCE:
≤12 [305] = +1 [25] / -0
>12 [305] ≤60 [1524] = +2 [51] / -0
>60 [1524] ≤120 [3048] = +4 [102] / -0
>120 [3048] ≤300 [7620] = +6 [152] / -0
>300 [7620] = +5% / -0%
ALL OTHER DIMENSIONAL TOLERANCES:
.X = ± .2
.XX = ± .02
.XXX = ±.005


Số phần tương tự - USBHD2.0-A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Advantech Co., Ltd.
USBHUB4OEM ADVANTECH-USBHUB4OEM Datasheet
582Kb / 2P
Four-port USB Hub ??OEM Module
USBHUB4OEM-12PK ADVANTECH-USBHUB4OEM-12PK Datasheet
582Kb / 2P
Four-port USB Hub ??OEM Module
logo
Infinite Electronics In...
USBHUBVGAMF L-COM-USBHUBVGAMF Datasheet
59Kb / 1P
USB 3.1 TYPE C TO HUB, USB TYPE A
03/31/17
More results

Mô tả tương tự - USBHD2.0-A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Assmann Electronics Inc...
AK670M2-1-GR-R ASSMANN-AK670M2-1-GR-R Datasheet
351Kb / 1P
USB 1.1 & 2.0, USB A Male
AK670M2-2-GR-R ASSMANN-AK670M2-2-GR-R Datasheet
351Kb / 1P
USB 1.1 & 2.0, USB A Male
AK670M2-3-GR-R ASSMANN-AK670M2-3-GR-R Datasheet
351Kb / 1P
USB 1.1 & 2.0, USB A Male
AK670M2-5-GR-R ASSMANN-AK670M2-5-GR-R Datasheet
351Kb / 1P
USB 1.1 & 2.0, USB A Male
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
8492121 WURTH-8492121 Datasheet
1Mb / 8P
WE-EPLE USB 2.0 A Connector
logo
Rosenberger Hochfrequen...
L99-987-800 ROSENBERGER-L99-987-800 Datasheet
880Kb / 2P
USB 2.0 A MALE TO USB 2.0 MINI USB
MU1S101-000 ROSENBERGER-MU1S101-000 Datasheet
745Kb / 2P
USB 2.0 A PLUG
L99-988-800 ROSENBERGER-L99-988-800 Datasheet
782Kb / 2P
USB 2.0 A MALE TO USB 2.0 MICRO-B
L99-989-800 ROSENBERGER-L99-989-800 Datasheet
725Kb / 2P
USB 2.0 A MALE TO USB 2.0 TYPE-B
MU1S101-000Z ROSENBERGER-MU1S101-000Z Datasheet
745Kb / 2P
USB 2.0 A PLUG
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com