| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SW03B bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - SHENZHEN ASCHIP TECH CO., LTD. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SW03B bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - SHENZHEN ASCHIP TECH CO., LTD. |
|
1 / 6 page ![]() PIR 控制器 SW03B-V1 人体热释红外线感应控制 IC 1/6 Version1.02 功能叙述 SW03B-V1 是一个 CMOS 工艺集成的 PIR(Passive Infra-Red)控制器芯片,功耗低。其内部构架 采用模拟及数字混合电路的 Mixed-mode 方式设计,各种情况下使用皆十分稳定。 SW03B-V1 采用第三代 PIR 人体热释红外线探测技术方案,内置高精度算法单元,可自调整适应 当前环境,滤除环境干扰,有效提取人体信号,最远感应距离达十几米。实际应用电路相当简单,研 发、生产无需调试,大幅降低生产成本、节省空间。 产品特色 ‧ 工业级标准,稳定性好,抗干扰性强,工作温度范围宽,有利于通过多种认证。 ‧ 内置运算放大器,可与多种 PIR 传感器匹配,进行信号预处理。 ‧ 内置运算放大器周边电路,研发、生产时无需调试,节省开发时间和生产成本。 ‧ 内置高精度算法单元,可自调整适应当前环境,有效区分人体信号和干扰信号。 ‧ 感应距离远,且误动作机率远低于传统控制芯片。 ‧ 内置高精度晶振。 ‧ 内置屏蔽时间定时器(2 秒),有效抑制重复误动作。 ‧ 控制信号输出延迟时间可调、精准、范围宽。 ‧ 外接光敏三极管或光敏电阻,白天不工作。 ‧ 实际应用电路相当简单,批量生产产品一致性好,返修率低,成品体积可以做得很小。 ‧ SOP8 封装,芯片体积小,符合欧盟 RoHS 标准。 产品应用 ‧ 花园、车库、走廊、楼梯等场合的自动节能照明。 ‧ 家庭、商店、办公室、工厂等场合的监控、报警、门铃系统。 ‧ 排气扇、吊扇自动开关系统。 ‧ 电子相册、显示器、数码相机、打猎相机等数码产品的节能、控制系统。 ‧ 智能玩具的控制。 |
Số phần tương tự - SW03B |
|
Mô tả tương tự - SW03B |