công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NR30BAC112100M1 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - LUMEL S.A.

tên linh kiện NR30BAC112100M1
Giải thích chi tiết về linh kiện  Rail mounted poweR netwoRk meteR
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LUMEL [LUMEL S.A.]
Trang chủ  https://www.lumel.com.pl/en/
Logo LUMEL - LUMEL S.A.

NR30BAC112100M1 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - LUMEL S.A.

  NR30BAC112100M1 Datasheet HTML 1Page - LUMEL S.A. NR30BAC112100M1 Datasheet HTML 2Page - LUMEL S.A. NR30BAC112100M1 Datasheet HTML 3Page - LUMEL S.A. NR30BAC112100M1 Datasheet HTML 4Page - LUMEL S.A. NR30BAC112100M1 Datasheet HTML 5Page - LUMEL S.A.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
www.lumel.com.pl
2
technical data
Galvanic isolation
Features
RTC
Password
protection
THD
AC
RS
485
2x
inputs
outputs
RS
485
Zasilanie
RS
485
RS
485
Zasilanie
RS
485
Zasilanie
RS
485
Zasilanie
alarm.
phaseL1
phaseL2
phaseL3
NR30BAC - RailmountedpoweRnetwoRkmeteRwithBACnet
4x
RS
485
Supply
Ethernet
RS
485
BAC
net
BAC
net
BAC
net
* -availableonlywithanadditional
s4ao module
*
MeasurinG ranGes
Measured value
Measuring range
l1
l2
L3
Σ
class
current 1/5 a
1 a~
5 a~
0.010 ...0.100...1.200 a (tr_i=1)
0.050 ...0.500... 6.000 a (tr_i=1)
...20.00 ka (tr_i≠1)
•
•
•
0.2 (en 61557-12)
Voltage l-n 57.7 V~
230 V~
400 V~
5.7...11.5 ...70.0 V (tr_u=1)
23.0...46 ... 276.0 V (tr_u=1)
40.0..80 ... 480.0 V (tr_u=1)
...480.0 kV (tr_u≠1)
•
•
•
0.2 (en 61557-12)
Voltage l-l 100 V~
400 V~
690 V~
10.0 ...20...120.0 V (tr_u=1)
40.0...80 ... 480.0 V (tr_u=1)
69.0...138 ... 830.0 V (tr_u=1)
...830.0 kV (tr_u≠1)
•
•
•
0.5 (en 61557-12)
active power p
i, average active power pdt
... (-)1999.9 w
...(-)1999.9 mw (tr_u≠1.tr_i≠1)
•
•
•
•
0.5 (en 61557-12)
Reactive power Q
i
... (-)1999.9 Var
...(-)1999.9 mVar (tr_u≠1.tr_i≠1)
•
•
•
•
1 (en 61557-12)
apparent power S
i,
avarage apparent power S
dt
...1999.9 Va
...1999.9 mVa (tr_u≠1.tr_i≠1)
•
•
•
•
0.5 (en 61557-12)
active energy enp
(imported or exported)
...(-)1999.9wh
...(-)1999.9mwh(tr_u≠1.tr_i≠1)
•
0.2s (en 62053-22)
Reactive energy enQ
(inductive or capacitive)
... (-)1999.9 Varh
...(-)1999.9 mVarh (tr_u≠1.tr_i≠1)
•
1 (en 61557-12)
apparent energy enS
... 1999.9 Vah
...1999.9 mVah (tr_u≠1.tr_i≠1)
•
0.5 (en 61557-12)
active power factor pF
i
-1.00 ...0 ...1.00
•
•
•
•
1 (en 61557-12)
coefficient tg
-999.99 ... -1.20 ... 0 ... 1.20 ... 999.99
•
•
•
•
1
Frequency f
45.00...65.00 hz
•
0.1 (en 61557-12)
total harmonic distortion
of voltage thdu and current thdi
0.0 ...100.0 %
•
•
•
•
5 (en 61557-12)
amplitudes of the voltage u
h1 ...uh50 ,
and current i
h1 … ih50
0.0 ...100.0 %
•
•
•
ii (iec61000-4-7)
tr_i - Ratio of current transformer = primary current of transformer / Secondary current of current transformer,
tr_u - Ratio of voltage transformer = primary voltage of transformer / Secondary voltage of voltage transformer,



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com