công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STW75NF20 bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STW75NF20
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 200V - 0.028 - 75A - D2PAK - TO-220 - TO-247 Low gate charge STripFET Power MOSFET
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STW75NF20 bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - STMicroelectronics

Back Button STW75NF20 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STW75NF20 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STW75NF20 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STW75NF20 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STW75NF20 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STW75NF20 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STW75NF20 Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics STW75NF20 Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics STW75NF20 Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 16 page
background image
STB75NF20 - STP75NF20 - STW75NF20
Package mechanical data
13/16
TO-247 MECHANICAL DATA
1
DIM.
mm.
inch
MIN.
TYP
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
4.4
4.6
0.173
0.181
A1
2.49
2.69
0.098
0.106
A2
0.03
0.23
0.001
0.009
B
0.7
0.93
0.027
0.036
B2
1.14
1.7
0.044
0.067
C
0.45
0.6
0.017
0.023
C2
1.23
1.36
0.048
0.053
D
8.95
9.35
0.352
0.368
D1
8
0.315
E
10
10.4
0.393
E1
8.5
0.334
G
4.88
5.28
0.192
0.208
L
15
15.85
0.590
0.625
L2
1.27
1.4
0.050
0.055
L3
1.4
1.75
0.055
0.068
M
2.4
3.2
0.094
0.126
R0.4
0.015
V2
0º
4º
D2PAK MECHANICAL DATA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16