công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KT-CSLNM1-13 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - ams-OSRAM AG

tên linh kiện KT-CSLNM1-13
Giải thích chi tiết về linh kiện  OSRAM OSTAR™ Projection Compact
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMSOSRAM [ams-OSRAM AG]
Trang chủ  https://ams-osram.com/
Logo AMSOSRAM - ams-OSRAM AG

KT-CSLNM1-13 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - ams-OSRAM AG

Back Button KT-CSLNM1-13 Datasheet HTML 4Page - ams-OSRAM AG KT-CSLNM1-13 Datasheet HTML 5Page - ams-OSRAM AG KT-CSLNM1-13 Datasheet HTML 6Page - ams-OSRAM AG KT-CSLNM1-13 Datasheet HTML 7Page - ams-OSRAM AG KT-CSLNM1-13 Datasheet HTML 8Page - ams-OSRAM AG KT-CSLNM1-13 Datasheet HTML 9Page - ams-OSRAM AG KT-CSLNM1-13 Datasheet HTML 10Page - ams-OSRAM AG KT-CSLNM1-13 Datasheet HTML 11Page - ams-OSRAM AG KT-CSLNM1-13 Datasheet HTML 12Page - ams-OSRAM AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 23 page
background image
KT CSLNM1.13
DATASHEET
DATASHEET
8 | Version 1.3 | 2025-07-25
Relative Partial Flux 6)
Φ
v(2φ)/Φv(180°) = f(φ); TJ = 25 °C
KT CSLNM1.13
020406080
100
120
140
160
180
2*M /°
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
)V (2M)
)V (180°)
:truegreen



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com