công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

WPD115 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Infinite Electronics International, Inc.

tên linh kiện WPD115
Giải thích chi tiết về linh kiện  WALL PLT SS DB15 D-SUB
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  L-COM [Infinite Electronics International, Inc.]
Trang chủ  https://www.l-com.com/
Logo L-COM - Infinite Electronics International, Inc.

WPD115 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Infinite Electronics International, Inc.

  WPD115 Datasheet HTML 1Page - Infinite Electronics International, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
.12
3
1.06
27
2.82
71.6
.43
11
1.31
33.3
4.57
116.1
3.23
82
NOTES:
1. MATERIAL: STAINLESS STEEL
2. COMPONENT SHALL BE INDIVIDUALLY PACKAGED IN
ACCORDANCE WITH L-COM SPECIFICATION PS-0031.
REGULATORY COMPLIANCE:
CE2011/65/EU(RoHS DIRECTIVE
A
B
C
D
45 BEECHWOOD DRIVE
NORTH ANDOVER, MA
01845
SCALE:
SIZE
CAD FILE:
DWG. NO.
A
SHEET
OF
REV.
DATE
APPROVALS
DRAWN BY
CHECKED BY
APPROVED BY
1
2
3
4
5
6
7
8
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE
PROPERTY OF L-COM, INC. ANY REPRODUCTION IN PART OR WHOLE
WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF L-COM, INC. IS PROHIBITED.
A
B
C
D
1
2
3
4
5
6
7
8
WPD115
A
WPD115.SLDDRW
1
1
DOUG PARHAM
6/5/2002
REVISIONS
DESCRIPTION
APPROVED
REV
DATE
C. MCCORMICK
6/5/2002
12/1/14
A
.
DRAWING REPLACES WPD115-OD1 AT REV A
.
.
D. CASTRO
.
.
.
.
.
CATEGORY
PRODUCT DESCRIPTION
DIMENSIONS ARE IN INCHES [mm]
.
.
.
.
CONFIGURATION DETAILS OF
UNDIMENSIONED FEATURES
MAY VARY
NONE
FSCM NO.
43321
WALL PLT SS DB15 D-SUB
D-SUBMINIATURE
PROJECTION
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED,
RON CARRICK
COLOR VARIATIONS
MAY OCCUR
6/5/2002
OVERALL CABLE LENGTH TOLERANCE:
≤12 [305] = +1 [25] / -0
>12 [305] ≤60 [1524] = +2 [51] / -0
>60 [1524] ≤120 [3048] = +4 [102] / -0
>120 [3048] ≤300 [7620] = +6 [152] / -0
>300 [7620] = +5% / -0%
ALL OTHER DIMENSIONAL TOLERANCES:
.X = ± .2 [5.08]
.XX = ± .02 [.51]
.XXX = ±.005 [.13]


Số phần tương tự - WPD115

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Clarke International
WPD100 CLARKE-WPD100 Datasheet
3Mb / 24P
DIESEL ENGINE DRIVEN 4” PUMP
GC 05/26 - Rev 1
logo
Infinite Electronics In...
WPD100 L-COM-WPD100 Datasheet
57Kb / 1P
WALL PLATE STAINLESS BLANK 1G
9/6/11
WPD109 L-COM-WPD109 Datasheet
46Kb / 1P
WALL PLT SS DB9 D-SUB
6/5/2002
WPD125 L-COM-WPD125 Datasheet
46Kb / 1P
WALL PLT SS DB25 D-SUB
6/5/2002
logo
Laird Tech Smart Techno...
WPD136M6C-001 LSTD-WPD136M6C-001 Datasheet
216Kb / 2P
Montagem no estilo NMO
More results

Mô tả tương tự - WPD115

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LEDTRONICS, INC
PLT-1003-301 LEDTRONICS-PLT-1003-301 Datasheet
34Kb / 1P
PLT-1003-301
PLT-1003-303 LEDTRONICS-PLT-1003-303 Datasheet
34Kb / 1P
PLT-1003-303
PLT-1003-304 LEDTRONICS-PLT-1003-304 Datasheet
486Kb / 2P
PLT-1003-304
logo
PHOENIX CONTACT
0321019 PHOENIX-0321019 Datasheet
222Kb / 8P
URTK/SS
0321022 PHOENIX-0321022 Datasheet
45Kb / 2P
End cover - D-URTK/SS - 0321022
logo
List of Unclassifed Man...
SDC15AG ETC2-SDC15AG Datasheet
97Kb / 1P
DB15 HD26 HOOD KIT
logo
Sharma Electro Componen...
SS SHARMA-SS Datasheet
340Kb / 2P
SS Series
logo
TE Connectivity Ltd
C-4-1440000-6 TEC-C-4-1440000-6 Datasheet
324Kb / 2P
OMI-SS-D/L Customer Drawing
C-8-1419144-0 TEC-C-8-1419144-0 Datasheet
400Kb / 2P
OMI-SS-D/L Customer Drawing
C-1461067 TEC-C-1461067 Datasheet
75Kb / 1P
ORWH-SS-D Customer Drawing
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com