công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NJM2626VC3 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Nisshinbo Micro Devices Inc.

tên linh kiện NJM2626VC3
Giải thích chi tiết về linh kiện  PWM 3-PHASE DC BRUSHLESS MOTOR CONTROL IC
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NISSHINBO [Nisshinbo Micro Devices Inc.]
Trang chủ  https://www.nisshinbo-microdevices.co.jp/en/
Logo NISSHINBO - Nisshinbo Micro Devices Inc.

NJM2626VC3 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Nisshinbo Micro Devices Inc.

  NJM2626VC3 Datasheet HTML 1Page - Nisshinbo Micro Devices Inc. NJM2626VC3 Datasheet HTML 2Page - Nisshinbo Micro Devices Inc. NJM2626VC3 Datasheet HTML 3Page - Nisshinbo Micro Devices Inc. NJM2626VC3 Datasheet HTML 4Page - Nisshinbo Micro Devices Inc. NJM2626VC3 Datasheet HTML 5Page - Nisshinbo Micro Devices Inc. NJM2626VC3 Datasheet HTML 6Page - Nisshinbo Micro Devices Inc. NJM2626VC3 Datasheet HTML 7Page - Nisshinbo Micro Devices Inc. NJM2626VC3 Datasheet HTML 8Page - Nisshinbo Micro Devices Inc. NJM2626VC3 Datasheet HTML 9Page - Nisshinbo Micro Devices Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 9 page
background image
NJM2626
- 3 -
Ver.2009-02-26
! ELECTRICAL CHARACTERISTICS
(VCC=12V, Ct=1000pF, Cref=1
µF, Ta=25°C)
PARAMETER
SYMBOL
TEST CONDITION
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT
! General
Operation Supply Voltage
VCC
-
6.0
-
26.0
V
Under Voltage Sense Voltage
UVLO
Output Enable
VCC Decreasing
4.5
5.0
5.5
V
Hysteresis Voltage
(Under Voltage Lock Out)
∆UVLO
-
0.35
0.45
0.55
V
Supply Current
ICC
RL=
∞
-
12.0
18.0
mA
! Reference Voltage Section
Reference Voltage Output
Vref
Iref=1.0mA
3.6
4.0
4.4
V
Line Regulation
∆Vref
LI
VCC=6V
∼ 18V
-
50
100
mV
Load Regulation
∆Vref
LO
Iref=1.0mA
∼ 20.0mA
-
10
50
mV
! Hall Amplifier Section
Input H Level Voltage
VhH
-
VCC-0.8
-
-
V
Input L Level Voltage
VhL
-
-
-
0.8
V
Input Bias Voltage
Iho
Vin=0.8V
-
-
-400
nA
Pull-up Resistance
RPUH
Vin=0.8V
7
10
13
k
Ω
! Output Section
Under Arm Output Voltage 1
VOH(D)
Isource=30mA
10
10.3
-
V
Under Arm Output Voltage 2
VOL(D)
Isink=30mA
-
0.5
1.0
V
Output Clamp Voltage
VCL(D)
VCC=26V
-
18
20
V
Upper Arm Output Voltage
VOL(U)
Isink=30mA
-
0.5
1.0
V
Output Leak Current
IoLEAK
-
-
-
1.0
uA
! Over Current Sense Section
Sense Voltage
VTH
-
0.45
0.50
0.55
V
Hysteresis Voltage
VTHhys
-
-
0.1
-
V
Input Voltage Ratio
VIN
-
-
-
3.0
V
Input Bias Current
IIB
VIN=0V
-
-0.9
-5.0
µA
! Oscillator Section
Oscillation Frequency
fosc
-
22
27
33
kHz
Supply Voltage Change Ratio
∆f
osc/
∆V
VCC=6V
∼ 18V
-
1
5
%
PWM0% Sense Voltage
PWM0
PWM DUTY=0%
-
-
0.35
V
PWM100% Sense Voltage
PWM1
PWM DUTY=100%
3.5
-
-
V
Saw Wave Peak Voltage
Vpfosc
-
2.4
2.8
3.2
V
Saw Wave Bottom Voltage
Vbfosc
-
0.75
0.9
1.05
V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com