công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCF/B1815F bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện MCF/B1815F
Giải thích chi tiết về linh kiện  Chassis Mounting Transformers
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

MCF/B1815F bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  MCF/B1815F Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers MCF/B1815F Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers MCF/B1815F Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers MCF/B1815F Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
Chassis Mounting Transformers
230V Single Primary
Page 2
04/10/05 V1.0
Rating
Load
Part Number
0-5V, 0-5V @ 0.6A
6VA - 25% Typical
Regulation
MCF/B1805F
0-6V, 0-6V @ 0.5A
MCF/B1806F
0-9V, 0-9V @ 0.33A
MCF/B1809F
0-12V, 0-12V @ 0.25A
MCF/B1812F
0-15V, 0-15V @ 0.2A
MCF/B1815F
0-18V, 0-18V @ 0.17A
MCF/B1818F
0-20V, 0-20V @ 0.15A
MCF/B1820F
0-24V, 0-24V @ 0.12A
MCF/B1824F
0-5V, 0-5V @ 1.2A
12VA - 12% Typical
Regulation
MCF/N3505F
0-6V, 0-6V @ 1A
MCF/N3506F
0-9V, 0-9V @ 0.67A
MCF/N3509F
0-12V, 0-12V @ 0.5A
MCF/N3512F
0-15V, 0-15V @ 0.4A
MCF/N3515F
0-18V, 0-18V @ 0.33A
MCF/N3518F
0-20V, 0-20V @ 0.3A
MCF/N3520F
0-24V, 0-24V @ 0.25A
MCF/N3524F
0-5V, 0-5V @ 2A
20VA - 10% Typical
Regulation
MCF/R3505F
0-6V, 0-6V @ 1.67A
MCF/R3506F
0-6.3V, 0-6.3V @ 1.59A
0-9V, 0-9V @ 1.1A
MCF/R3509F
0-12V, 0-12V @ 0.83A
MCF/R3512F
0-18V, 0-18V @ 0.55A
MCF/R3518F
0-20V, 0-20V @ 0.5A
MCF/R3520F
0-24V, 0-24V @ 0.42A
MCF/R3524F
0-6V, 0-6V @ 4.17A
50VA - 10% Typical
Regulation
MCF/D2906F
0-9V, 0-9V @ 2.78A
MCF/D2909F
0-12V, 0-12V @ 2.08A
MCF/D2912F
0-15V, 0-15V @ 1.67A
MCF/D2915F
0-18V, 0-18V @ 1.39A
MCF/D2918F
0-20V, 0-20V @ 1.25A
MCF/D2920F
0-24V, 0-24V @ 1.04A
MCF/D2924F
Part Numbers
N/A



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com