công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SMP2602 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Infinite Electronics International, Inc.

tên linh kiện SMP2602
Giải thích chi tiết về linh kiện  ALLEN, TX 75013 WWW.FAIRVIEWMICROWAVE.COM 1.00"
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRVIEW [Infinite Electronics International, Inc.]
Trang chủ  https://www.fairviewmicrowave.com/
Logo FAIRVIEW - Infinite Electronics International, Inc.

SMP2602 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Infinite Electronics International, Inc.

  SMP2602 Datasheet HTML 1Page - Infinite Electronics International, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
ELECTRICAL:
FREQUENCY: 18-26 GHZ
VSWR 1.8:1 MAX
POWER CW: 100 WATTS
POWER PEAK: 3KW
IMPEDANCE: 50 OHMS
INSERTION LOSS: 1.5 DB MAX
MIN. ADJUSTABLE PHASE SHIFT: 0 TO 360°
MATERIAL CONNECTORS: STAINLESS STEEL
MATERIAL BODY: ALUMINUM
SPECIFICATIONS
FAIRVIEW MICROWAVE INC.
ALLEN, TX 75013 WWW.FAIRVIEWMICROWAVE.COM
SMA F'S 360° PHASESHIFTERS 18-26 GHZ
3FKR5
TITLE
DWG NO
SIZE
REV
SHEET
SCALE
CAGE CODE
A
3.56"
3.75"
1.00" 2.00"
1.00"
2X
4-40 X .25 DP
MOUNTING HOLE
1.62"
0.36"
4X
4-40 MOUNTING
HOLE
1.81"
--
SMA F'S 360° PHASESHIFTERS 18-26 GHZ


Số phần tương tự - SMP2602

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
SMP2600SCMC STMICROELECTRONICS-SMP2600SCMC Datasheet
86Kb / 7P
Trisil for telecommunication equipment protection
17-Jan-2013
logo
InterFET Corporation
SMP2608 INTERFET-SMP2608 Datasheet
213Kb / 10P
N-Channel Silicon Junction Field-Effect Transistors
SMP2609 INTERFET-SMP2609 Datasheet
213Kb / 10P
N-Channel Silicon Junction Field-Effect Transistors
More results

Mô tả tương tự - SMP2602

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Marktech Corporate
MTN2125-24A MARKTECH-MTN2125-24A Datasheet
42Kb / 1P
Marktech 1.00 Single Digit
logo
CUI INC
K3815 CUI-K3815 Datasheet
34Kb / 1P
9615SW Allen Blvd
logo
PARA LIGHT ELECTRONICS ...
A-1001SRD-A PARALIGHT-A-1001SRD-A Datasheet
197Kb / 10P
1.00 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
A-1001Y PARALIGHT-A-1001Y Datasheet
210Kb / 11P
1.00 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
C-1001E-A PARALIGHT-C-1001E-A Datasheet
197Kb / 10P
1.00 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
logo
Adam Technologies, Inc.
ADP-10-35-55-SR ADAM-TECH-ADP-10-35-55-SR Datasheet
199Kb / 1P
1.00 DC PLUG
logo
Rosenberger Hochfrequen...
01W00S-000 ROSENBERGER-01W00S-000 Datasheet
817Kb / 2P
RPC-1.00 Gauge Plug
01W021-000 ROSENBERGER-01W021-000 Datasheet
609Kb / 2P
RPC-1.00 Torque Wrench
logo
Samtec, Inc
S1SS-05-28-GF-20.00-S SAMTEC-S1SS-05-28-GF-20.00-S Datasheet
307Kb / 1P
(1.00 mm) .0394
Rev 21JUL21
CC09X-01-XX SAMTEC-CC09X-01-XX Datasheet
249Kb / 2P
1.00 MM PITCH S1SX CONTACT
11/3/2011
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com