công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FMVC006 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Infinite Electronics International, Inc.

tên linh kiện FMVC006
Giải thích chi tiết về linh kiện  VCO (Voltage Controlled Oscillator) 0.175 inch Commercial Frequency of 2 GHz to 2.75 GHz, Phase Noise -86 dBc/Hz
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRVIEW [Infinite Electronics International, Inc.]
Trang chủ  https://www.fairviewmicrowave.com/
Logo FAIRVIEW - Infinite Electronics International, Inc.

FMVC006 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Infinite Electronics International, Inc.

  FMVC006 Datasheet HTML 1Page - Infinite Electronics International, Inc. FMVC006 Datasheet HTML 2Page - Infinite Electronics International, Inc. FMVC006 Datasheet HTML 3Page - Infinite Electronics International, Inc. FMVC006 Datasheet HTML 4Page - Infinite Electronics International, Inc. FMVC006 Datasheet HTML 5Page - Infinite Electronics International, Inc. FMVC006 Datasheet HTML 6Page - Infinite Electronics International, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
ESD Sensitivity
ESD Sensitive Material, Transport material in Approved ESD bags. Handle only
in ESD Workstation.
Compliance Certifications (visit www.FairviewMicrowave.com for current document)
RoHS Compliant
Yes
REACH Compliant
12/17/2015
Plotted and Other Data
Notes:
Typical Performance Data
1130 Junction Dr. #100 Allen, TX 75013 | Tel: 1-800-715-4396 / (972) 649-6678 / Fax: (972) 649-6689
REV 1.0 Page 2 of 6
FMVC006
DATA SHEET



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com