công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GW-T3LSF3-EM bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - ams-OSRAM AG

tên linh kiện GW-T3LSF3-EM
Giải thích chi tiết về linh kiện  DURIS® L 38
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMSOSRAM [ams-OSRAM AG]
Trang chủ  https://ams-osram.com/
Logo AMSOSRAM - ams-OSRAM AG

GW-T3LSF3-EM bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - ams-OSRAM AG

Back Button GW-T3LSF3-EM Datasheet HTML 5Page - ams-OSRAM AG GW-T3LSF3-EM Datasheet HTML 6Page - ams-OSRAM AG GW-T3LSF3-EM Datasheet HTML 7Page - ams-OSRAM AG GW-T3LSF3-EM Datasheet HTML 8Page - ams-OSRAM AG GW-T3LSF3-EM Datasheet HTML 9Page - ams-OSRAM AG GW-T3LSF3-EM Datasheet HTML 10Page - ams-OSRAM AG GW-T3LSF3-EM Datasheet HTML 11Page - ams-OSRAM AG GW-T3LSF3-EM Datasheet HTML 12Page - ams-OSRAM AG GW-T3LSF3-EM Datasheet HTML 13Page - ams-OSRAM AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 20 page
background image
GW T3LSF3.EM
9 Version 1.5 | 2020-08-28
Forward current 6), 7)
I
F = f(VF); TA = 25 °C
GW T3LSF3.EM
48
55
50
52
54
VF [V]
0
5
10
15
20
IF [mA]
Relative Luminous Flux 6), 7)
Φ
v/Φv(15 mA) = f(IF); TA = 25 °C
GW T3LSF3.EM
IF [mA]
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
ΦV
ΦV(15mA)
Chromaticity Coordinate Shift 6)
ΔCx, ΔCy = f(I
F); TA = 25 °C
GW T3LSF3.EM
IF [mA]
-0,02
-0,01
0,00
0,01
0,02
∆Cx
∆Cy
: ∆ Cx -white
: ∆ Cy -white



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com