công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FMLM2013 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Infinite Electronics International, Inc.

tên linh kiện FMLM2013
Giải thích chi tiết về linh kiện  SMA High Power Limiter, 1 GHz to 18 GHz, 1W CW Power, -20 dBm Flat Leakage
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRVIEW [Infinite Electronics International, Inc.]
Trang chủ  https://www.fairviewmicrowave.com/
Logo FAIRVIEW - Infinite Electronics International, Inc.

FMLM2013 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Infinite Electronics International, Inc.

  FMLM2013 Datasheet HTML 1Page - Infinite Electronics International, Inc. FMLM2013 Datasheet HTML 2Page - Infinite Electronics International, Inc. FMLM2013 Datasheet HTML 3Page - Infinite Electronics International, Inc. FMLM2013 Datasheet HTML 4Page - Infinite Electronics International, Inc. FMLM2013 Datasheet HTML 5Page - Infinite Electronics International, Inc. FMLM2013 Datasheet HTML 6Page - Infinite Electronics International, Inc. FMLM2013 Datasheet HTML 7Page - Infinite Electronics International, Inc. FMLM2013 Datasheet HTML 8Page - Infinite Electronics International, Inc. FMLM2013 Datasheet HTML 9Page - Infinite Electronics International, Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 12 page
background image
The Right Parts, Right Away
+1 (866) 839-4711 | sales@fairviewmicrowave.com | fairviewmicrowave.com
2
© 2025 Infinite Electronics, Inc. Fairview Microwave is a registered trademark of Infinite Electronics, Inc.
SMA High Power Limiter, 1 GHz to 18 GHz,
1W CW Power, -20 dBm Flat Leakage
FMLM2013
Environmental Specifications
Temperature
Operating Range
-40 to +85 deg C
Storage Range
-50 to +105 deg C
Humidity
100% RH at 35?, 95%RH at 40?
Shock
20G for 11msec half sine wave,3 axis both directions
Vibration
25g RMS (15 degrees 2KHz) endurance, 1 hour per axis
Altitude
35,000 ft. (Epoxy Sealed Controlled environment)
Compliance Certifications (see product page for current document)
Plotted and Other Data
Notes:
Values at 25°C, sea level.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com