công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FMLM2007 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Infinite Electronics International, Inc.

tên linh kiện FMLM2007
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Power Limiter, Field Replaceable 2.92mm, 100W Peak Power, 15 us Recovery, 13 dBm Flat Leakage, 18 GHz to 40 GHz
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRVIEW [Infinite Electronics International, Inc.]
Trang chủ  https://www.fairviewmicrowave.com/
Logo FAIRVIEW - Infinite Electronics International, Inc.

FMLM2007 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Infinite Electronics International, Inc.

  FMLM2007 Datasheet HTML 1Page - Infinite Electronics International, Inc. FMLM2007 Datasheet HTML 2Page - Infinite Electronics International, Inc. FMLM2007 Datasheet HTML 3Page - Infinite Electronics International, Inc. FMLM2007 Datasheet HTML 4Page - Infinite Electronics International, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
301 Leora Ln., Suite 100, Lewisville, TX 75056 | Tel: 1-800-715-4396 / (972) 649-6678 / Fax: (972) 649-6689
REV 1.1 Page 4 of 4
*STANDARD TOLERANCES APPLY
ONLY TO DIMENSIONS IN INCHES
STANDARD TOLERANCES
.X
±0.2
.XX
±0.01
.XXX ±0.005
.630
16.00
.750
19.05
.480
12.19
4X .101±.010 2.57±0.25
THRU
.260
6.60
.260
6.60
LABEL
2.92mm MALE
FIELD REPLACEABLE
2.92mm FEMALE
FIELD REPLACEABLE
.350
8.89
.200
5.08
.390
9.91
SHEET
3FKR5
CAGE CODE
DWG NO
SIZE A
SCALE N/A
CAD FILE
NOTES:
1. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL DIMENSIONS ARE NOMINAL.
2. ALL SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE AT ANY TIME.
3. DIMENSIONS ARE IN INCHES [mm].
TITLE
FMLM2007
7361
1 OF 1
05/09/18
FMLM2007
LABEL
S/N: XXXXXXX
D/C: XXYY
FMLM2007
DATA SHEET
High Power Limiter, Field Replaceable 2.92mm, 100W
Peak Power, 15 us Recovery, 13 dBm Flat Leakage, 18
GHz to 40 GHz



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com