công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FMLM2003 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Infinite Electronics International, Inc.

tên linh kiện FMLM2003
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Power Limiter, Field Replaceable SMA, 100W Peak Power, 15 us Recovery, 13 dBm Flat Leakage, 20 MHz to 4 GHz
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRVIEW [Infinite Electronics International, Inc.]
Trang chủ  https://www.fairviewmicrowave.com/
Logo FAIRVIEW - Infinite Electronics International, Inc.

FMLM2003 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Infinite Electronics International, Inc.

  FMLM2003 Datasheet HTML 1Page - Infinite Electronics International, Inc. FMLM2003 Datasheet HTML 2Page - Infinite Electronics International, Inc. FMLM2003 Datasheet HTML 3Page - Infinite Electronics International, Inc. FMLM2003 Datasheet HTML 4Page - Infinite Electronics International, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
Humidity
MIL-STD-202F, Method 103B, Condition B
Shock
MIL-STD-202F, Method 213B, Condition B
Vibration
MIL-STD-202F, Method 204D, Condition B
Altitude
MIL-STD-202F, Method 105C, Condition B
Compliance Certifications (see product page for current document)
DFARS Compliant
01/12/2017
Plotted and Other Data
Notes:
Typical Performance Data
1.0
1.2
1.3
1.5
1.6
1.8
1.9
2.1
2.2
2.4
2.5
0.2
0.6
1.0
1.3
1.7
2.1
2.5
2.9
3.2
3.6
4.0
GHz
VSWR
Input
Output
-3.0
-2.7
-2.4
-2.1
-1.8
-1.5
-1.2
-0.9
-0.6
-0.3
0.0
0.2
0.6
1.0
1.3
1.7
2.1
2.5
2.9
3.2
3.6
4.0
dB
GHz
Insertion Loss
301 Leora Ln., Suite 100, Lewisville, TX 75056 | Tel: 1-800-715-4396 / (972) 649-6678 / Fax: (972) 649-6689
REV 1.1 Page 2 of 4
FMLM2003
DATA SHEET



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com