| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
M9346-RBN6T bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M9346-RBN6T bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - STMicroelectronics |
|
12 / 34 page ![]() M93S66, M93S56, M93S46 12/34 Figure 6. PREAD, PRWRITE and PREN Sequences Note: For the meanings of An, Xn and Dn, please see Table 2. and Table 3.. AI00891D 1 1 0 Xn X0 DATA OUT D S Q S Protect Register WRITE ADDR OP CODE 1 0An A0 D Q OP CODE 1 BUSY READY S Protect Register ENABLE 1 0Xn X0 D OP CODE 1 01 CHECK STATUS ADDR PRE Protect Register READ PRE W PRE W An A0 F F = Protect Flag |