công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FMFX2002 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Infinite Electronics International, Inc.

tên linh kiện FMFX2002
Giải thích chi tiết về linh kiện  2.92mm Female Field Replaceable Active 2x Frequency Multiplier with 32 GHz to 46 GHz Output and 8 dBm Output Power
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRVIEW [Infinite Electronics International, Inc.]
Trang chủ  https://www.fairviewmicrowave.com/
Logo FAIRVIEW - Infinite Electronics International, Inc.

FMFX2002 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Infinite Electronics International, Inc.

  FMFX2002 Datasheet HTML 1Page - Infinite Electronics International, Inc. FMFX2002 Datasheet HTML 2Page - Infinite Electronics International, Inc. FMFX2002 Datasheet HTML 3Page - Infinite Electronics International, Inc. FMFX2002 Datasheet HTML 4Page - Infinite Electronics International, Inc. FMFX2002 Datasheet HTML 5Page - Infinite Electronics International, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
-25
-20
-15
-10
-5
0
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
+25C
+85C
-55C
FREQUENCY (GHz)
-20
-15
-10
-5
0
32
34
36
38
40
42
44
46
+25C
+85C
-55C
FREQUENCY (GHz)
Input Return Loss vs.
Temperature @ 0 dBm Drive Level
Output Return Loss vs.
Temperature @ 0 dBm Drive Level
2.92mm Female Field Replaceable Active 2x Frequency Multiplier with 32 GHz to 46 GHz Output and +8 dBm Output Power
from Fairview Microwave is in-stock and available to ship same-day. All of our RF/microwave products are available off-the-
shelf from our ISO 9001:2008 certified facilities in Allen, Texas. Fairview Microwave is RF on-demand.
For additional information on this product, please click the following link: 2.92mm Female Field Replaceable Active 2x
Frequency Multiplier with 32 GHz to 46 GHz Output and +8 dBm Output Power FMFX2002
URL: https://www.fairviewmicrowave.com/2.92mm-field-replaceable-active-2x-frequency-multiplier-46-ghz-8-dbm-fm-
fx2002-p.aspx
301 Leora Ln., Suite 100, Lewisville, TX 75056 | Tel: 1-800-715-4396 / (972) 649-6678 / Fax: (972) 649-6689
REV 1.0 Page 4 of 5
FMFX2002
DATA SHEET



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com