công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

WPD100 bảng dữ liệu(PDF) 21 Page - Clarke International

tên linh kiện WPD100
Giải thích chi tiết về linh kiện  DIESEL ENGINE DRIVEN 4” PUMP
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CLARKE [Clarke International]
Trang chủ  https://www.clarkeinternational.com/
Logo CLARKE - Clarke International

WPD100 bảng dữ liệu(HTML) 21 Page - Clarke International

Back Button WPD100 Datasheet HTML 16Page - Clarke International WPD100 Datasheet HTML 17Page - Clarke International WPD100 Datasheet HTML 18Page - Clarke International WPD100 Datasheet HTML 19Page - Clarke International WPD100 Datasheet HTML 20Page - Clarke International WPD100 Datasheet HTML 21Page - Clarke International WPD100 Datasheet HTML 22Page - Clarke International WPD100 Datasheet HTML 23Page - Clarke International WPD100 Datasheet HTML 24Page - Clarke International  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 24 page
background image
21
Parts & Service: 020 8988 7400 / E-mail: Parts@clarkeinternational.com or Service@clarkeinternational.com
COMPONENT PARTS
PUMP ASSEMBLY
For engine components, refer to Engine Manual supplied with the pump.
No DESCRIPTION
No DESCRIPTION
1
Pump cover
11
Observation hole cover
2
Nylon gasket M8
12
Bolt M8 x 22
3
O-ring
13
Bolt M8 x 20
4
Bolt M8
14
Outlet pipe
5
Mechanical seal
15
Outlet pipe gasket
6
Impeller
16
Inlet pipe
7
Impeller cover
17
Inlet pipe gasket
8
O-ring
18
Pipe joint nut
9
Pump body
19
Pipe connector
10
Cover sealing ring
20
Check valve



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com