công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GW-JCLPS2-EM bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - ams-OSRAM AG

tên linh kiện GW-JCLPS2-EM
Giải thích chi tiết về linh kiện  DURIS® E 3
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMSOSRAM [ams-OSRAM AG]
Trang chủ  https://ams-osram.com/
Logo AMSOSRAM - ams-OSRAM AG

GW-JCLPS2-EM bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - ams-OSRAM AG

Back Button GW-JCLPS2-EM Datasheet HTML 9Page - ams-OSRAM AG GW-JCLPS2-EM Datasheet HTML 10Page - ams-OSRAM AG GW-JCLPS2-EM Datasheet HTML 11Page - ams-OSRAM AG GW-JCLPS2-EM Datasheet HTML 12Page - ams-OSRAM AG GW-JCLPS2-EM Datasheet HTML 13Page - ams-OSRAM AG GW-JCLPS2-EM Datasheet HTML 14Page - ams-OSRAM AG GW-JCLPS2-EM Datasheet HTML 15Page - ams-OSRAM AG GW-JCLPS2-EM Datasheet HTML 16Page - ams-OSRAM AG GW-JCLPS2-EM Datasheet HTML 17Page - ams-OSRAM AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 26 page
background image
GW JCLPS2.EM (GEN 2)
DATASHEET
DATASHEET
13 | Version 1.2 | 2022-03-01
Forward current 6)
I
F = f(VF); TJ = 25 °C
GW JCLPS2.EM(GEN2)
2,65
2,82,9 3,03,1 3,23,3
VF
10
150
20
40
60
80
100
120
140
IF /mA
Relative Luminous Flux 6), 7)
Φ
v/Φv(65 mA) = f(IF); TJ = 25 °C
GW JCLPS2.EM(GEN2)
IF /mA
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
ΦV
ΦV(65mA)
Chromaticity Coordinate Shift 6)
ΔCx, ΔCy = f(I
F); TJ = 25 °C
GW JCLPS2.EM(GEN2)
IF /mA
-0,010
-0,005
0,000
0,005
0,010
∆Cx
∆Cy
: ∆ Cx
: ∆ Cy



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com