công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISO6042HDFPR bảng dữ liệu(PDF) 27 Page - Texas Instruments

tên linh kiện ISO6042HDFPR
Giải thích chi tiết về linh kiện  ISO604x Low Power with High Bandwidth, Reinforced, Quad-Channel Digital Isolators
PDF  52 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

ISO6042HDFPR bảng dữ liệu(HTML) 27 Page - Texas Instruments

Back Button ISO6042HDFPR Datasheet HTML 23Page - Texas Instruments ISO6042HDFPR Datasheet HTML 24Page - Texas Instruments ISO6042HDFPR Datasheet HTML 25Page - Texas Instruments ISO6042HDFPR Datasheet HTML 26Page - Texas Instruments ISO6042HDFPR Datasheet HTML 27Page - Texas Instruments ISO6042HDFPR Datasheet HTML 28Page - Texas Instruments ISO6042HDFPR Datasheet HTML 29Page - Texas Instruments ISO6042HDFPR Datasheet HTML 30Page - Texas Instruments ISO6042HDFPR Datasheet HTML 31Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 27 / 52 page
background image
Input
Generator
(See Note A)
Input
Generator
(See Note A)
IN
OUT
IN
OUT
VO
VO
CL
See Note B
CL
See Note B
50
50
0 V
3 V
EN
EN
VCCO
RL = 1 k ±1%
RL = 1 k ±1%
VI
VI
VO
VI
tPZL
VCC / 2
50%
VCC
VCC / 2
VOH
0 V
VOL
tPLZ
0.5 V
VO
VI
tPZH
VCC / 2
50%
VCC
VCC / 2
VOH
0 V
0 V
tPHZ
0.5 V
Copyright © 2016, Texas Instruments Incorporated
A.
The input pulse is supplied by a generator having the following characteristics: PRR ≤ 10kHz, 50% duty cycle,
tr ≤ 3ns, tf ≤ 3ns, ZO = 50Ω.
B.
CL = 0pF and includes instrumentation and fixture capacitance within ±20%.
Figure 7-4. Enable Propagation Delay Time Test Circuit and Waveform
www.ti.com
ISO6041
SLLSFV3A – DECEMBER 2025 – REVISED MARCH 2026
Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated
Submit Document Feedback
27
Product Folder Links: ISO6041



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com