công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

APHHS1005PBC/Z bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Kingbright Corporation

tên linh kiện APHHS1005PBC/Z
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.0X0.5mm SMD CHIP LED LAMP
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KINGBRIGHT [Kingbright Corporation]
Trang chủ  http://www.us.kingbright.com
Logo KINGBRIGHT - Kingbright Corporation

APHHS1005PBC/Z bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Kingbright Corporation

  APHHS1005PBC/Z Datasheet HTML 1Page - Kingbright Corporation APHHS1005PBC/Z Datasheet HTML 2Page - Kingbright Corporation APHHS1005PBC/Z Datasheet HTML 3Page - Kingbright Corporation APHHS1005PBC/Z Datasheet HTML 4Page - Kingbright Corporation APHHS1005PBC/Z Datasheet HTML 5Page - Kingbright Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
SPEC NO: DSAH3757
REV NO: V.1
DATE: JUN/05/2007
PAGE: 1 OF 5
APPROVED: WYNEC
CHECKED: Allen Liu
DRAWN: Y.L.LI
ERP: 1203006729
1.0X0.5mm SMD CHIP LED LAMP
PRELIMINARY SPEC
ATTENTION
OBSERVE PRECAUTIONS
FOR HANDLING
ELECTROSTATIC
DISCHARGE
SENSITIVE
DEVICES
Part Number: APHHS1005PBC/Z
Blue
Features
1.0mmX0.5mm SMT LED, 0.5mm THICKNESS.
LOW POWER CONSUMPTION.
WIDE VIEWING ANGLE.
IDEAL FOR BACKLIGHT AND INDICATOR.
VARIOUS COLORS AND LENS TYPES AVAILABLE.
PACKAGE: 2000PCS / REEL .
MOISTURE SENSITIVITY LEVEL : LEVEL 3.
RoHS COMPLIANT.
Description
The Blue source color devices are made with InGaN on SiC
Light Emitting Diode.
Static electricity and surge damage the LEDS.
It is recommended to use a wrist band or anti-electrostatic
glove when handling the LEDs.
All devices, equipment and machinery must be electrically
grounded.
Package Dimensions
Notes:
1. All dimensions are in millimeters (inches).
2. Tolerance is ±0.1(0.004") unless otherwise noted.
3. Specifications are subject to change without notice.
4. The device has a single mounting surface. The device must be mounted according to the specifications.


Số phần tương tự - APHHS1005PBC/Z

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Kingbright Corporation
APHHS1005PBC/A KINGBRIGHT-APHHS1005PBC/A Datasheet
276Kb / 5P
1.0X0.5mm SMD CHIP LED LAMP
More results

Mô tả tương tự - APHHS1005PBC/Z

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
XZMD68W-1 ETC1-XZMD68W-1 Datasheet
198Kb / 3P
1.0x0.5mm SMD CHIP LED LAMP
logo
Gilway Technical Lamp
GHB-0402-O GILWAY-GHB-0402-O Datasheet
130Kb / 4P
1.0x0.5mm SMD CHIP LED LAMP
logo
Kingbright Corporation
APHHS1005SYCK KINGBRIGHT-APHHS1005SYCK Datasheet
109Kb / 4P
1.0X0.5mm SMD CHIP LED LAMP
APHHS1005CGCK KINGBRIGHT-APHHS1005CGCK Datasheet
172Kb / 5P
1.0X0.5mm SMD CHIP LED LAMP
APHHS1005MGCK KINGBRIGHT-APHHS1005MGCK Datasheet
107Kb / 4P
1.0X0.5mm SMD CHIP LED LAMP
APHHS1005VGC-A KINGBRIGHT-APHHS1005VGC-A Datasheet
278Kb / 5P
1.0X0.5mm SMD CHIP LED LAMP
APHS1005SYCK KINGBRIGHT-APHS1005SYCK Datasheet
109Kb / 4P
1.0X0.5mm SMD CHIP LED LAMP
logo
SunLED Corporation
ZM2BG68W-2 SUNLED-ZM2BG68W-2 Datasheet
190Kb / 4P
1.0X0.5mm SMD CHIP LED LAMP
ZMDK68W-2 SUNLED-ZMDK68W-2 Datasheet
190Kb / 4P
1.0X0.5mm SMD CHIP LED LAMP
ZVG68W-2 SUNLED-ZVG68W-2 Datasheet
187Kb / 4P
1.0X0.5mm SMD CHIP LED LAMP
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com