công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GD-QSSPA1-14 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - ams-OSRAM AG

tên linh kiện GD-QSSPA1-14
Giải thích chi tiết về linh kiện  OSCONIQ® P 3030
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMSOSRAM [ams-OSRAM AG]
Trang chủ  https://ams-osram.com/
Logo AMSOSRAM - ams-OSRAM AG

GD-QSSPA1-14 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - ams-OSRAM AG

Back Button GD-QSSPA1-14 Datasheet HTML 5Page - ams-OSRAM AG GD-QSSPA1-14 Datasheet HTML 6Page - ams-OSRAM AG GD-QSSPA1-14 Datasheet HTML 7Page - ams-OSRAM AG GD-QSSPA1-14 Datasheet HTML 8Page - ams-OSRAM AG GD-QSSPA1-14 Datasheet HTML 9Page - ams-OSRAM AG GD-QSSPA1-14 Datasheet HTML 10Page - ams-OSRAM AG GD-QSSPA1-14 Datasheet HTML 11Page - ams-OSRAM AG GD-QSSPA1-14 Datasheet HTML 12Page - ams-OSRAM AG GD-QSSPA1-14 Datasheet HTML 13Page - ams-OSRAM AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 22 page
background image
GD QSSPA1.14
DATASHEET
DATASHEET
9 | Version 1.4 | 2022-11-25
Forward current 4)
I
F = f(VF); TJ = 25 °C
GD QSSPA1.14
2,62,7
2,82,9
3,03,1
3,2
VF /V
100
1300
200
400
600
800
1000
1200
IF /mA
Relative Radiant Power 4), 5)
Φ
E/ΦE(350 mA) = f(IF); TJ = 25 °C
GD QSSPA1.14
IF /mA
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
Φe
Φe(350mA)
Dominant Wavelength 4)
Δλ
dom = f(IF); TJ = 25 °C
GD QSSPA1.14
IF /mA
-20
-10
0
10
20
∆λ dom /nm



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com