công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R7KA8M2JFDCAM bảng dữ liệu(PDF) 80 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R7KA8M2JFDCAM
Giải thích chi tiết về linh kiện  Renesas Microcontrollers
PDF  295 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R7KA8M2JFDCAM bảng dữ liệu(HTML) 80 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R7KA8M2JFDCAM Datasheet HTML 76Page - Renesas Technology Corp R7KA8M2JFDCAM Datasheet HTML 77Page - Renesas Technology Corp R7KA8M2JFDCAM Datasheet HTML 78Page - Renesas Technology Corp R7KA8M2JFDCAM Datasheet HTML 79Page - Renesas Technology Corp R7KA8M2JFDCAM Datasheet HTML 80Page - Renesas Technology Corp R7KA8M2JFDCAM Datasheet HTML 81Page - Renesas Technology Corp R7KA8M2JFDCAM Datasheet HTML 82Page - Renesas Technology Corp R7KA8M2JFDCAM Datasheet HTML 83Page - Renesas Technology Corp R7KA8M2JFDCAM Datasheet HTML 84Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 80 / 295 page
background image
Table 2.33
Standby current (DCDC mode) (4 of 4)
Parameter
Symbol
Typ
Max
Uni
t
Test conditions
95 °C 105
°C
125
°C
Supply
current*1
RTC
operating
while VCC
is off (with
the battery
backup
function,
only the
RTC
operate)
When a crystal oscillator with low
power mode 3 is in use
IVBAT
0.5
3
—
—
—
μA
VBATT = 1.8 V, VCC = 0 V
0.8
2
—
—
—
VBATT = 3.3 V, VCC = 0 V
When a crystal oscillator with low
power mode 2 is in use
0.6
3
—
—
—
VBATT = 1.8 V, VCC = 0 V
0.9
4
—
—
—
VBATT = 3.3 V, VCC = 0 V
When a crystal oscillator with low
power mode 1 is in use
0.7
3
—
—
—
VBATT = 1.8 V, VCC = 0 V
1.0
3
—
—
—
VBATT = 3.3 V, VCC = 0 V
When a crystal oscillator with
standard mode is in use
0.9
9
—
—
—
VBATT = 1.8 V, VCC = 0 V
1.2
9
—
—
—
VBATT = 3.3 V, VCC = 0 V
When EXCIN is in use
0.3
0
—
—
—
VBATT = 1.8 V, VCC = 0 V
0.5
2
—
—
—
VBATT = 3.3 V, VCC = 0 V
Increase when
the function is
activated
RTCICn (n = 0
to 2) input is in
use per channel
0.0
1
—
—
—
VBATT = 1.8 V, VCC = 0 V
0.0
1
—
—
—
VBATT = 3.3 V, VCC = 0 V
Note 1. Supply current values are with all output pins unloaded and all input pull-up MOSs in the off state.
RA8M2 Datasheet
2. Electrical Characteristics
R01DS0438EJ0130 Rev.1.30
Feb 27, 2026
Page 80 of 295



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com