| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
R7KA8M2AFDCAM bảng dữ liệu(PDF) 28 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
R7KA8M2AFDCAM bảng dữ liệu(HTML) 28 Page - Renesas Technology Corp |
|
28 / 295 page ![]() Table 1.16 Pin list for the Standard product (4 of 9) BGA289 BGA224 BGA169 HLQFP176 Power, System, Clock, Debug, CAC I/O ports ExBus/ SDRAM Ex.Interrup t SCI/IIC/I3C/SPI/CANFD/USBFS/ USBHS/OSPI/SSIE/SDHI/MMC/ ESWM(GMII, RGMII, MII, RMII)/ PDMIF GPT/AGT/ULPT/RTC ADC16H/ DAC12/ ACMPHS CEU G1 H1 H1 112 — PA00 A5 IRQ22 CTS_RTS5_B/SS5_B/DE5/ SD0DAT7_A GTOVLO/GTCPPO7 AD1FLA G1 VIO_D5 G2 G4 H3 109 — PA03 A2 IRQ20 TXD2_C/SDA2_C/MOSI2_C/ SD0DAT4_A GTIV/GTCPPO10 ADST1 VIO_D8 G3 F3 G3 107 — PA05 A0/BC0/ DQM1 IRQ18 CTS_RTS2_C/SS2_C/DE2/ SD0DAT2_A/PDMDAT2 GTETRGD/GTIOC4A — VIO_D10 G4 F4 — 105 — PA07 RD IRQ16 CTS7_A/SD0DAT0_A/PDMDAT0 GTETRGB/GTIOC7A VCOUT VIO_D12 G5 J5 — 127 — PC12 D18/ DQ18 IRQ2 SCK6_C/DE6/ET0_MDIO GTCPPO11 — — G6 F5 E4 98 VCC_09 — — — — — — — G7 F6 E5 — VSS_09 — — — — — — — G8 F10 E9 — VSS4 — — — — — — — G9 F9 E8 — VCL4 — — — — — — — G10 — — — VSS_06 — — — — — — — G11 — — — VCC_06 — — — — — — — G12 E11 E10 29 — P405 — IRQ30 SCK2_B/DE2/SSITXD0_A/ SD1DAT3_B/ET0_RX_DV/ RGMII0_RX_CTL/RMII0_CRS_DV GTIOC1A/AGTIO1 — VIO_D2 G13 E13 — 35 — P704 — IRQ26 SSLA1_C/CTX0/SD1DAT7_B/ ET0_RX_ER/RMII0_RX_ER/ PDMCLK1 GTADSM0/GTCPPO0/ AGTO0 — VIO_D8 G14 F12 C13 34 — P703 — IRQ19-DS SSLA0_C/SD1DAT6_B/ ET0_RX_CLK/RGMII0_RXC/ RMII0_REF50CK/PDMCLK0 GTIOC6B/AGTO1 VCOUT VIO_D7 G15 F13 — — VSS_03 — — — — — — — G16 F14 — — VCC_05 — — — — — — — G17 F15 — — VSS_05 — — — — — — — H1 H2 — 114 — P504 A7 IRQ7 SD0WP GTOULO/GTCPPO1 — VIO_D3 H2 H3 — 113 — P503 A6 IRQ6 SD0CD GTOUUP/GTCPPO6 — VIO_D4 H3 H4 — 115 — P505 A8 IRQ8 SD0CLK_A GTOWUP/GTCPPO2 — VIO_D2 H4 G3 — 111 — PA01 A4 IRQ21 CTS5_B/SD0DAT6_A GTOVUP/GTCPPO8 AD0FLA G1 VIO_D6 H5 M1 K4 128 — PC11 D19/ DQ19 IRQ3 CTS_RTS6_C/SS6_C/DE6/ ET0_MDC GTCPPO12 — — H6 G5 F4 118 VCC_10 — — — — — — — H7 G6 F5 — VSS_10 — — — — — — — H8 G7 F6 — VSS7 — — — — — — — H9 E8 D7 — VCL5 — — — — — — — H10 E7 D6 — VSS5 — — — — — — — H11 — — — VCC_04 — — — — — — — H12 — — — VSS_04 — — — — — — — H13 H11 F11 13 — P403 — IRQ14-DS CTS_RTS1_A/SS1_A/DE1/ SSIBCK0_A/SD1DAT1_B/ ET1_WOL GTIOC3A/RTCIC1 AD0FLA G1 — H14 G12 — 38 VCC_03 — — — — — — — H15 G13 — 28 VCC_USBHS — — — — — — — H16 G14 — 26 USBHS_DP — — — — — — — H17 G15 — 25 USBHS_DM — — — — — — — J1 J1 — 116 — P506 A9 IRQ9 SD0CMD_A GTOWLO/GTCPPO3 — VIO_D1 J2 J3 — 117 — P507 A10 IRQ10 CTS_RTS7_A/SS7_A/DE7/ ET_TAS_STA0 GTADSM0/GTIOC0A — VIO_D0 J3 J4 — 119 — P508 A11 IRQ1 CTS5_A/ET_TAS_STA1 GTADSM1/GTIOC0B — VIO_VD J4 K4 H2 120 — P509 A12 IRQ2 CTS_RTS5_A/SS5_A/DE5/ ET_TAS_STA2 GTIOC1A/ULPTEVI1 — VIO_HD J5 L1 J3 126 — PC13 D17/ DQ17 IRQ1 RXD6_C/SCL6_C/MISO6_C/ ET0_INT GTCPPO10 — — J6 — — — VCC2_11 — — — — — — — J7 — — — VSS_11 — — — — — — — RA8M2 Datasheet 1. Overview R01DS0438EJ0130 Rev.1.30 Feb 27, 2026 Page 28 of 295 |